Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STDVE003A Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STDVE003A
Description  Adaptive 3.4 Gbps 3:1 TMDS/HDMI signal equalizer
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STDVE003A Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STDVE003A_08 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 41 page
background image
Contents
STDVE003A
2/41
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
Application diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1
Adaptive equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2.1
SEL operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3
HPD pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4
DDC channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5
I2C DDC line repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.6
Power-down condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.7
Bias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.8
Timing between HPD and DDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.3
DC electrical characteristics (I2C repeater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4
Dynamic switching characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.5
Dynamic switching characteristics (I2C repeater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.1
Power supply sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2
Power supply requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.3
Differential traces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.3.1
I2C lines application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Similar Part No. - STDVE003A_08

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STDVE003A STMICROELECTRONICS-STDVE003A Datasheet
91Kb / 3P
   3:1 TMDS / HDMI signal equalizer
More results

Similar Description - STDVE003A_08

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STDVE103A STMICROELECTRONICS-STDVE103A Datasheet
685Kb / 43P
   Adaptive 3.4 Gbps 3:1 TMDS/HDMI signal equalizer
STDVE001A STMICROELECTRONICS-STDVE001A Datasheet
789Kb / 49P
   Adaptive single 3.4 Gbps TMDS/HDMI signal equalizer
STDVE003A STMICROELECTRONICS-STDVE003A Datasheet
91Kb / 3P
   3:1 TMDS / HDMI signal equalizer
logo
Texas Instruments
TMDS171 TI1-TMDS171 Datasheet
2Mb / 62P
[Old version datasheet]   3.4 Gbps TMDS RETIMER
logo
Analog Devices
ADV3003 AD-ADV3003 Datasheet
771Kb / 16P
   HDMI/DVI TMDS Equalizer
REV. 0
ADV3003 AD-ADV3003_17 Datasheet
766Kb / 16P
   HDMI/DVI TMDS Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0344 TI1-LMH0344_17 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   3-Gbps HD - SD SDI Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0344_0808 NSC-LMH0344_0808 Datasheet
387Kb / 8P
   3 Gbps HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer
LMH0344 NSC-LMH0344_08 Datasheet
384Kb / 8P
   3 Gbps HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0314 TI1-LMH0314 Datasheet
141Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com