Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

6556-GCDP1 Datasheet(PDF) 1 Page - Allen-Bradley

Part # 6556-GCDP1
Description  6556-GCPM
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALLEN-BRADLEY [Allen-Bradley]
Direct Link  http://www.ab.com
Logo ALLEN-BRADLEY - Allen-Bradley

6556-GCDP1 Datasheet(HTML) 1 Page - Allen-Bradley

  6556-GCDP1 Datasheet HTML 1Page - Allen-Bradley  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
13-8
Applied Safety Solutions
PressenSteuerungssysteme
Compact PressMaster
— eine vollständige MicroLogix -basierte Steuerung für mechanische Pressen
Verringerung von Betriebskosten und
Ausfallzeiten mit zuverlässigen und flexiblen
MicroLogix Pressensteuerungen.
Das Rockwell Automation Compact PressMaster System ist ein
kostengünstiges System auf der Grundlage einer
speicherprogrammierbaren Steuerung. Das System wird für die
Steuerung und Überwachung von mechanischen Pressen eingesetzt.
Sie senken die Kosten und verringern das Risiko, wenn Sie ein
vollständiges System erwerben, das vorverdrahtet, getestet und
installationsfertig ist. Das System ist dafür ausgelegt, Ihre
Pressensteuerungen zu modernisieren, die Zuverlässigkeit der
Steuerung zu erhöhen und Ausfallzeiten durch umfassende
Diagnose für den Bediener zu verkürzen. Compact PressMaster
bietet sowohl Anwendern von Pressen als auch Maschinen- und
Anlagenbauern (OEMs) ein kostengünstiges SPS-basiertes
Steuerungssystem, mit dem der Wettbewerbsvorteil erhalten und
Risiken verringert werden können.
Systembeschreibung
Das Compact PressMaster System ist ein erweiterbares Pressen-
Steuerungssystem auf der Grundlage von Standardkomponenten
von Rockwell Automation, die lokal verfügbar sind und weltweit
unterstützt werden. Compact PressMaster Systeme bieten
Pressensteuerung, eine Bedienerschnittstelle mit umfangreicher
Diagnose, Erweiterbarkeit und Motorsteuerungen in einem einzigen
integrierten Paket. Das System wird installationsfertig mit
vollständiger Dokumentation geliefert.
Das Compact PressMaster System beruht auf der Steuerung der
Serie 6556 Kupplungen/Bremsen mit zwei Prozessoren und von
Rockwell Automation entwickelter Software für die Erfüllung der
Normen ANSI B11.1, OSHA 1910.217, CSAZ142-2002 und
EN 954. Allen-Bradley Motorsteuerungen und eine monochrome
Bedienerschnittstelle PanelView 3" mit Tastatur von Allen-Bradley
sind im Lieferumfang des Systems inbegriffen und gewährleisten
maximale Zuverlässigkeit.
Standardfunktionen
Schnittstelle für Sicherheitsverriegelungen und Lichtvorhang
Sicherheitssteuerung Kupplungen/Bremsen mit den
Betriebsarten Tippbetrieb, Einzelhub, Dauerbetrieb und
Schlüsselschalter zum Einstellen der Betriebsart
Hauptmotorsteuerung, einschließlich Reversiermotorstarter
25 HP und Drucktaster Vorwärts/Stopp/Rückwärts
Steuerung Schmiersystem, einschließlich Motorstarter 1 HP und
Schmierungsüberprüfung
Verriegelbarer Leistungstrenner 60 A/460 V
Industrietaugliches Gehäuse nach NEMA 12, an der Presse
montierbar
Fehlermeldungen und Bediener-Prompts, Alarmstatusanzeige auf
3-Zoll-Display PanelView
Ein bürstenloser Industrie-Absolutwertgeber
Bremszeitüberwachung und Test 90-Grad-Stopp
Schnittstelle für eine Laufstation mit Niederhalteschutz
Wiederholsperre Pressenhub und Überfahrschutz Top Stop
Überwachung Kupplung/Bremse und Luftdruck für
Ausgleichsgewicht
Manuelle Direktverriegelung und Steuerverriegelung Top Stop
4 programmierbare Endschalterausgänge
Werkstückzähler und Wartungszeitgeber
Optionale Funktionen
Manuelle oder automatische Stößeleinstellung
8 Kanäle für Formenschutz
8 programmierbare Endschalterausgänge
Hydraulische Überlastbegrenzung
Lichtvorhänge mit Muting
OEM-Pakete
Ausgleichsgewichtsteuerung, automatisch
Kompensation variable Drehzahl
6-Zoll-Farbterminal der Bedienerschnittstelle
Ergebnisse
Ein Compact PressMaster System bietet:
Verkürzte Ausfallzeiten durch erweiterte Diagnosemeldungen,
hilfreiche BedienerPrompts und Online-Fehlersuche in der
Steuerung.
Verbesserte Zuverlässigkeit des Systems durch die Verwendung
von standardmäßiger Hardware und Software für
Industriesteuerungen von Rockwell Automation.
Erhöhte Betriebsflexibilität und Erweiterbarkeit bei gleichzeitiger
Verringerung von Kosten und Risiken.
Erfüllung der Normen ANSI, OSHA und CSA.
Eine Pressensteuerung, die mit der Fertigungsanlage wachsen
kann.
Bestellinformationen
Wenden Sie sich an Ihr lokales Rockwell Automation Vertriebsbüro
bzw. an Ihren Distributor.
Bestellnummer
Basissystem
6556-GCPM
Doppelter Absolutwertgeber
6556-GMRP2
Formenschutzüberwachung
6556-GCDP1
Vier zusätzliche PLS-Ausgänge
6556-GCPLS1
Ein Laufstation für den Bediener
6556-GTSTAND
6-Zoll-Farbdisplay
6556-GCPV600
Doppelter Absolutwertgeber mit
Lichtvorhang-Muting
6556-GCMUTE


Similar Part No. - 6556-GCDP1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Littelfuse
655 LITTELFUSE-655 Datasheet
76Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
logo
List of Unclassifed Man...
6550 ETC1-6550 Datasheet
3Mb / 8P
   AUDIO SEVRVICE APPLICATIONS
logo
DB Lectro Inc
6550-5151-DV DBLECTRO-6550-5151-DV Datasheet
67Kb / 1P
   650nm 5 mW Laser Diodes AUTO PACKAGE
6550-7241-AU-50 DBLECTRO-6550-7241-AU-50 Datasheet
78Kb / 1P
   650nm 5 mW Laser Diodes AUTO PACKAGE(REGROWTH)
6550-7241-BA DBLECTRO-6550-7241-BA Datasheet
114Kb / 1P
   650nm 5 mW Laser Diodes MANUAL PACKAGE
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com