Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SA842070 Datasheet(PDF) 5 Page - celduc-relais

Part # SA842070
Description  Power Solid State Relay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SA842070 Datasheet(HTML) 5 Page - celduc-relais

  SA842070 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SA842070 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SA842070 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SA842070 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SA842070 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SA842070 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
S/MON/SA842070/B/18/11/2008
celpac
page 5 / 6F/GB
celduc
Montage /Mounting:
−> Les relais statiques de la gamme celpac références SA doivent être montés sur dissipateur
thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.
SA celpac SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.
−> Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique
For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease
Exemple avec un dissipateur WF311100/ Example with a WF311100 heatsink
−> La résistance thermique de ce dissipateur thermique dépend du
montage qui doit être vertical, du confinement du relais, de la
ventilation de l'armoire.
La résistance thermique de ce dissipateur WF311100, en
fonction de la puissance dissipée est comprise généralement
suivant l'application et l'installation entre 2K/W et 3K/W.
Thermal resistance of WF311100 heatsink depends on
mounting which must be vertical, confinement of the SSR,
ventilation(fan) in the cabinet. Generally, thermal resistance
(Rth) is between 2,2 à 3,2K/W depending on application and
installation
En fonction de la température ambiante ( 40
°C sur l'exemple),
du cycle de marche ( généralement 90%), on peut déterminer le
courant maximum. Dans ce cas avec un dissipateur à 3K/W, nous
obtenons alors un courant de 18A. Dans le cas d'une bonne
ventilation, la Rth du dissipateur va diminuer, dans ce cas le
courant peut augmenter.
According ambient temperature ( 40
°C in this example),
ON/OFF duty cycle ( often take 90%), we can determine the
maximum current. In this example with an heatsink of 3K/W we
can drive 18A.
In case of a good ventilation (fan) , the heatsink Rth decreases
and we can use the SSR at an higher current (22A in the
example with 2K/W)
Options /Options:
−> Les relais statiques de la gamme celpac référence SA
sont livrés avec protection contre le toucher avec un capot transparent ( IP20).
SA celpac SSRs are delivered with protection against touch : transparent cover (--> IP20)
Deux types de protection sont possibles pour une protection IP20 / 2 types of protection are possible for IP20
a) Volets de protection / Flaps protection
b) Capot transparent de protection/ Transparent cover
Des étiquettes de repérage sont aussi disponibles. Montage sur volets ou sur capot transparent.
Marking labels are also possible. Mounting on flaps or transparent cover
Versions prémontées SAL en 22,5mm, SAM en 45mm/ Ready to use versions SAL (22,5mm); SAM (45mm)
Volet/ Flap
+ Etiquette/ + marking label
Capot/ Cover
+ Etiquette/ + marking label
Ready to use = SAL842060
(1K52300)
(1MZ09000)
(1K522000)
(1MZ09000)
(SA842060 + WF311100)
(fan)
0
5
10
15
20
25
0
0
5
10
15
20
25
30
0
Courant de charge / RMS load current (A)
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
0
5
10
15
20
25
30
0
Température ambiante / Ambient temperature (
°C)
3K/W
12K/W
6K/W
2K/W
1,5K/W
Full on State
50% on State
1K/W
4K/W
duty cycle 90%


Similar Part No. - SA842070

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Anova Technologies CO.,...
SA8.0 ANOVA-SA8.0 Datasheet
354Kb / 4P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors
logo
Pan Jit International I...
SA8.0 PANJIT-SA8.0 Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SA8.0 BILIN-SA8.0 Datasheet
86Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SA8.0 SOCAY-SA8.0 Datasheet
475Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
RFE international
SA8.0 RFE-SA8.0 Datasheet
3Mb / 7P
   FEATURES Voltage Suppressor Diodes
09-08-2022
More results

Similar Description - SA842070

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO967560 CELDUC-SO967560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU942460 CELDUC-SU942460 Datasheet
691Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com