Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SOB865660 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SOB865660
Description  Double Power Solid State Relay
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SOB865660 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SOB865660 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 8Page - celduc-relais SOB865660 Datasheet HTML 9Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
PPP
Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu
celduc
r
e
l
a
i
s
page 1 / 9F/GB
S/MON/SOB865660/A/22/01/2006
Relais statique biphasé de puissance
Double Power Solid State Relay
okpac
❏ Relais statique biphasé synchrone adapté à la plupart des charges.
2 Leg Zero Cross Solid State Relay designed for most types of loads.
❏ Sortie thyristors technologie TMS2 (*) permettant une longue durée
de vie : 24 à 600VAC 50A
Back to back thyristors on output with TMS2 (*) technology for a
long lifetime expectancy : 24 to 600 Vac 50A.
❏ Entrées doubles avec LED de visualisation sur les 2 entrées de
couleur verte.
Double input with green LED visualization on the inputs.
❏ Protection IP20.
IP20 protection flaps.
❏ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3)
et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé) -UL-cUL pending
Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3)
and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation) -UL-cUL pending
❏ Différentes possibilités de connecteur de commande.
Les relais sont livrés sans le connecteur de commande.
Sélectionner ce connecteur pages 6 à 9.
Different possibilities for input connector.
Input connector is not delivered with the SSR.
Select input connector in pages 6 to 9.
❏ Sur demande: Modèles asynchrone, avec protection en tension,...
On request : Random models, Voltage protection by VDR or transils
output
input
input
output
L1
T1
L2
T2
+
-
1
2
-
+
SOB865660
Output : 2x50A/24-600VAC
Input : 8-30VDC
Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25
°C)
DC
Paramètre / Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Tension de commande / Control voltage
Uc
8
30
Courant de commande / Control current (@ Uc )
Ic
4
24
Tension de non fonctionnement / Release voltage
Uc off
2
LED d'entrée / Input LED
verte / green
Tension Inverse / Reverse voltage
Urv
32
Tension de transil d'entrée / Clamping voltage (Transil)
Uclamp
36
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4
2kV
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5
2KV
Input : Ic = f( Uc)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
0 2 4
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Uc (V)


Similar Part No. - SOB865660

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOB863860 CELDUC-SOB863860 Datasheet
877Kb / 9P
   Dual Power Solid State Relay
SOB867640 CELDUC-SOB867640 Datasheet
983Kb / 9P
   Dual Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SOB865660

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOB765670 CELDUC-SOB765670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB942660 CELDUC-SOB942660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB965660 CELDUC-SOB965660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB967660 CELDUC-SOB967660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB767670 CELDUC-SOB767670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB963660 CELDUC-SOB963660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB665300 CELDUC-SOB665300 Datasheet
987Kb / 6P
   Double Power Solid State Relay
SOB763670 CELDUC-SOB763670 Datasheet
875Kb / 7P
   Double Power Solid State Relay
SCB865300 CELDUC-SCB865300 Datasheet
125Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB942600 CELDUC-SCB942600 Datasheet
119Kb / 3P
   Double Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com