Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SOB965660 Datasheet(PDF) 9 Page - celduc-relais

Part # SOB965660
Description  Double Power Solid State Relay
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SOB965660 Datasheet(HTML) 9 Page - celduc-relais

  SOB965660 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 8Page - celduc-relais SOB965660 Datasheet HTML 9Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
S/MON/SOB965660/A/22/01/2006
okpac
Montage /Mounting:
−>
Les relais statiques de la gamme okpac doivent être montés sur dissipateur thermique.
Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.
okpac SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.
−>
Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad"
haute performance spécifié par celduc .Une version autocollante précollée sur le relais est
aussi disponible: nous consulter / For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease
or thermal pad with high conductibility specified by celduc. An adhesive model mounted by
celduc on the SSR is also available: please contact us.
Application typiques / Typical LOADS
−>
Les produit SOB9 sont définis principalement pour charge résistive AC-51 (chauffage).
SOB9 products are specially designed for AC-51 résistive load (heating).
Protection /Protection :
−>
La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge peut être faite par fusibles rapides avec des I2t = 1/2 I2t
du relais . Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque FERRAZ.
Une protection par MCB ( disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi possible.
Voir notre note application ( protection SSR) et utiliser des relais avec I2t >5000A2s
To protect the SSR against a short-circuit of the load , use a fuse with a I2t value = 1/2 I2t value specified page 2.
A test has been made with FERRAZ fuses .
It is possible to protect SSR by MCB ( miniature circuit breaker).
In this case, see application note ( SSR protection) and use a SSR with high I2t value (5000A2s minimum).
EMC :
−>
Immunité : Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de
produit, c'est à dire EN61000-4-4 &5.
Immunity :
We give in our data-sheets the immunity level of our SSRs according to the main standards for these products: EN61000-4-4 &5.
−>
Emission: Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie).
L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation
supplémentaires. En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres materiels
(charges, cables, etc) pour former un système. Etant donné que les autres materiels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité
de celduc, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont
aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes.
Consulter celduc qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.
Emission: celduc SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).
Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ
additionnal devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.)
to form a system. Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of celduc, it shall be the
responsability of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and
regulations applicable at the system level.
Consult celduc for advices. Tests can be preformed in our laboratory.
Thermal pad :
5TH21000
WF151200
(2-2,5 K/W)
WF108110
( 1,1 K/W)
Installation des volets IP20
/ IP20 flaps mounting
Poussez et
fermer.
Push and
close
M4x12mm
1,2N.m
Thermal grease or pad
page 9 / 9F/GB
celduc


Similar Part No. - SOB965660

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOB965160 CELDUC-SOB965160 Datasheet
975Kb / 9P
   Dual Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SOB965660

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOB765670 CELDUC-SOB765670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB942660 CELDUC-SOB942660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB967660 CELDUC-SOB967660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB767670 CELDUC-SOB767670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB963660 CELDUC-SOB963660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB865660 CELDUC-SOB865660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB665300 CELDUC-SOB665300 Datasheet
987Kb / 6P
   Double Power Solid State Relay
SOB763670 CELDUC-SOB763670 Datasheet
875Kb / 7P
   Double Power Solid State Relay
SCB865300 CELDUC-SCB865300 Datasheet
125Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB942600 CELDUC-SCB942600 Datasheet
119Kb / 3P
   Double Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com