Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SPA07420 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SPA07420
Description  AC Solid State Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SPA07420 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SPA07420 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SPA07420 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
grille 2,54mm /grid 0,1"
vue de dessous / bottom view
C
NO
A2
A1
A1
A2
L1
N
SPA
page 1 / 2 F/GB
S/MOD/SPA07420/D/14/05/2002
Relais Statique AC
AC Solid State Relay
Caractéristiques de commande (à 20
°C) / Control characteristics (at 20
°C)
DC-AC
Parameter
Symbol
Min
Nom
Max
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
12-15
24
30
V
Courant de commande / Control current (@ Uc nom )
Ic
4,1-6,1 9,3-10,2
12-13
mA
Tension de relachement/Release voltage
Uc off
2,5
V
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Rc
2100
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20
°C) / Input-output characteristics (at 20
°C)
Isolement entrée-sortie / Input-output isolation
Uimp
4000
V
Caractéristiques thermiques / thermal characteristics
Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Température de jonction max. / Maximum junction temperature
Tj max
125
°C
Plage de température de fonctionnement /Operating temperature range
Boitier / Case
Tc max
-40 +100
°C
Resistance thermique jonction-boitier/Junction-case thermal resistance
Uc nom, Tc-Ta=50
°C
Rthj-c
7,4
°C/W
Resistance thermique jonction-Ambiant/Junction-ambient thermal resistance Uc nom, Tc-Ta=50
°C
Rthj-a
30
°C/W
Constante de temps thermique du boitier/Case thermique delay time
Tc-Ta=50
°C
Tthc
6
minute
Caractéristiques générales / General characteristics
Poids/Weight
18
g
Température de soudage max / Maximum soldering heat(1 mm boitier/case)
10 s
Ts max
260
°C
Conformité / Conformity
EN60947-5-1
0
5
10
15
20
25
30
35
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
Uc (V)
DC
AC
29
12,7
25,4
5,1
Fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic
Perçage/Hole Ø1,1
• Pin to pin compatible with Electromechanic Relays.
• AC and Non-polarized control.
• Zero-cross AC Output.
• Sustain high Inrush current .
• High immunity level.
• Integrated clamping voltage.
• Compatibilité du brochage avec les Relais Electro-mécaniques .
• Commande AC et DC Non polarisée.
• Sortie AC synchrone.
• Importantes surcharges en courants admissibles.
• Haute immunité aux perturbations extérieures.
• Ecrêteur de surtension intégré.
12-275VAC
SPA07420
24V AC/DC input
230V/4A AC output
All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
celduc
r
e
l
a
i
s
Proud to serve you


Similar Part No. - SPA07420

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
StarHope
SPA075F SPSEMI-SPA075F Datasheet
45Kb / 3P
   Gas Discharge Tube SPA Series
logo
Infineon Technologies A...
SPA07N60C2 INFINEON-SPA07N60C2 Datasheet
159Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
2002-08-12
SPA07N60C3 INFINEON-SPA07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPA07N60C3 INFINEON-SPA07N60C3 Datasheet
1Mb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Ultra low gate charge
Rev. 3.1 2007-08-30
SPA07N60C3 INFINEON-SPA07N60C3 Datasheet
625Kb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Ultra low gate charge Extreme dv/dt rated
Rev. 3.2 2009-11-27
More results

Similar Description - SPA07420

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Solid State Optronic
STR8043 SSOUSA-STR8043 Datasheet
374Kb / 8P
   AC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCA WILLOW-SERIESCA Datasheet
182Kb / 4P
   AC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
STA07220 CELDUC-STA07220 Datasheet
79Kb / 2P
   AC Solid State Relay
logo
List of Unclassifed Man...
JC202PC2 ETC1-JC202PC2 Datasheet
66Kb / 4P
   AC Solid State Relay
logo
Sensitron
SCP-5285 SENSITRON-SCP-5285 Datasheet
55Kb / 3P
   AC SOLID STATE RELAY
logo
Clare, Inc.
CPC1945Y CLARE-CPC1945Y_1 Datasheet
92Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1945Y CLARE-CPC1945Y Datasheet
122Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1965G CLARE-CPC1965G Datasheet
121Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1945G CLARE-CPC1945G_1 Datasheet
93Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1965G CLARE-CPC1965G_1 Datasheet
93Kb / 4P
   AC Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com