Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

ST647000 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # ST647000
Description  AC BLINKING SSR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

ST647000 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  ST647000 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais ST647000 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
PPP
Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu
page 1 /2 F/GB
S/DIV/ST6xxxxx/A/21/03/2000
celduc
r
e
l
a
i
s
RELAIS STATIQUE CLIGNOTANT
AC BLINKING SSR
ST6xxx
10-25A
230VAC
1hz -2hz
Les relais ST6 sont des clignotants statiques de puissance pour courant al-
ternatif , à sortie FASTON permettant de commuter des charges jusqu'à
25A sous 230VAC. Dès la mise sous tension , la sortie clignote à une fré-
quence de 1 ou 2hz suivant la position de l'interrupteur extérieur.
The ST6 blinking relays are 10-25A 230VAC solid state rythmic switching
devices with 6,3mm quick release type connectors . As soon as the unit is po-
wered , it switches loads at a frequency of 1hz or 2hz. An external switch
controls the required frequency ( 1 or 2hz)
57
38
67
46
30,48
20,32
Ø4,3
30,48
37,5
26,5
12
3
4
23
5
15,24
ST 645000
230
Vac
A
15
celduc France
Réseau
charge
4
1
2
3
1Hz ou 2Hz
230VAC
50/60hz
K
K ouvert/open : f= 1hz
K fermé /close : f= 2hz
Caractéristiques d'entrée (à 20
°C) / Input characteristics (at 20
°C)
Modèles / References
ST64x000
Changement de fréquence par interrupteur extérieur
Frequency change over by external switch
Contact ouvert / contact open
1hz
Contact fermé / contact close
2hz
carctéristiques du contact / switch caracteristics
10VDC 1mA
Pas d'isolation entre secteur et contact
1hz
No insulation between contact and power
2hz
Caractéristiques générales /General characteristics
Température de stockage / Storage temperature
- 40 à/to +150
°C
Température de fonctionnement /Operating temperature
-40 à/to +80
°C
Tension d'isolement sortie/semelle / output/case isolation voltage
2500
VRMS
Poids/Weight
100
g
autres fréquences /other frequencies : on request
Dimensions / Dimensions:
Circuit équivalent/Equivalent circuit :


Similar Part No. - ST647000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ST64PNPP ETC1-ST64PNPP Datasheet
270Kb / 8P
   LCD MODULE SPECIFICATION
More results

Similar Description - ST647000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
ST600700 CELDUC-ST600700 Datasheet
97Kb / 2P
   AC BLINKING SSR
logo
List of Unclassifed Man...
FRMS ETC1-FRMS Datasheet
80Kb / 4P
   AC Reversible Motor SSR
logo
GREEGOO Electric Co.,Lt...
GTH20048ZD3 GREEGOO-GTH20048ZD3 Datasheet
352Kb / 2P
   GTH 200 to500Amps AC SSR
GDH20028ZD1B GREEGOO-GDH20028ZD1B Datasheet
439Kb / 2P
   GDH 200 to 400Amps AC SSR
GDH4028ZD1 GREEGOO-GDH4028ZD1 Datasheet
448Kb / 2P
   GDH 40 to 120Amps AC SSR
GDH50024ZD1B GREEGOO-GDH50024ZD1B Datasheet
415Kb / 2P
   GDH 500 to 1000Amps AC SSR
GTH4048ZD1 GREEGOO-GTH4048ZD1 Datasheet
436Kb / 2P
   GTH 40 to 120Amps AC SSR
GD1024ZD1 GREEGOO-GD1024ZD1 Datasheet
460Kb / 2P
   GD 10 to 40 Amps AC SSR
logo
Nihon Inter Electronics...
PHA15-25DW2RP NIEC-PHA15-25DW2RP Datasheet
256Kb / 3P
   SSR
logo
Xiamen silicon-top opto...
YSM2 SILICON-TOP-YSM2 Datasheet
394Kb / 4P
   SSR
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com