Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TAS3001C Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Part # TAS3001C
Description  Stereo Audio Digital Equalizer
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS3001C Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TAS3001C Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS3001C Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 37 page
background image
iv
4.2
Biquad Block
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Filter Coefficients
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Volume Control Functions
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Soft Volume Update
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2
Software Soft Mute
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Tone Controls
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Treble Control
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2
Bass Control
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3
Frequency Dependence of Treble and Bass Controls
4−2
. . . .
5
Device Operation
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Device Initialization
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Reset
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Device Power On and System Reset
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Fast Load
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Power Consumption
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Power Down and Start-Up
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Electrical Characteristics
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air
Temperature Range
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Recommended Operating Conditions
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
Power Consumption
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4
Static Digital Specifications
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Measured Audio Performance for Some Typical Examples
7−1
. . . . . . . . . . .
8
Using the TAS3001 in a System
8−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
TAS3001 Applications
8−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2
Measurement-Based Speaker Correction
8−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3
Sound-Based Speaker Correction
8−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4
Loudspeaker Equalization Example
8−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5
Speaker Correction and Equalization
8−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6
The TAS3001 Can Implement Nearly Any Second-Order IIR Filter
8−5
.
8.7
Converting Analog Filters to Digital
8−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Automatic Loudspeaker Equalizer (ALE)
9−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1
Automatic Generation of Equalization Filters Given a Measurement
9−1
9.2
Automatic Approximation of an Equalization Curve
9−1
. . . . . . . . . . . . . . .
9.3
Manual Filter Design
9−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4
Conversion of Decimal Filter Coefficients to the TAS3001 Format
9−1
. .
9.5
Editing of TAS3001 File Format
9−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6
Examples of the Filter Types Available From ALE 2.1
9−1
. . . . . . . . . . . .
10 FilterBuilder and FilterMaker
10−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Software Interface
A−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1
Main Control Register (MCR)
A−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B Mechanical Information
B−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TAS3001C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TAS3001C TI-TAS3001C Datasheet
417Kb / 56P
[Old version datasheet]   DIGITAL AUDIO PROCESSOR
TAS3001CPW TI-TAS3001CPW Datasheet
417Kb / 56P
[Old version datasheet]   DIGITAL AUDIO PROCESSOR
TAS3001CPWR TI-TAS3001CPWR Datasheet
417Kb / 56P
[Old version datasheet]   DIGITAL AUDIO PROCESSOR
More results

Similar Description - TAS3001C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLC320AD81C TI-TLC320AD81C Datasheet
185Kb / 47P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Digital Equalizer DC
logo
STMicroelectronics
TDA7300 STMICROELECTRONICS-TDA7300 Datasheet
288Kb / 16P
   DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR
TDA7312 STMICROELECTRONICS-TDA7312 Datasheet
116Kb / 13P
   DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR
TDA7318 STMICROELECTRONICS-TDA7318 Datasheet
122Kb / 14P
   DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR
November 1999
logo
Integrated Silicon Solu...
IS31AP2111 ISSI-IS31AP2111 Datasheet
1Mb / 31P
   2횞20W STEREO DIGITAL AUDIO AMPLIFIER
logo
Freescale Semiconductor...
DSP56001 FREESCALE-DSP56001 Datasheet
1Mb / 36P
   DIGITAL STEREO 10-BAND GRAPHIC EQUALIZER USING THE DSP56001
logo
Texas Instruments
PCM1795 TI1-PCM1795 Datasheet
1Mb / 63P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Digital-to-Analog Converter
PCM1793 TI1-PCM1793_08 Datasheet
454Kb / 29P
[Old version datasheet]   AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
TPA5052 TI-TPA5052 Datasheet
261Kb / 10P
[Old version datasheet]   STEREO DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY
logo
Burr-Brown (TI)
PCM1710U BURR-BROWN-PCM1710U Datasheet
192Kb / 17P
   Stereo Audio DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com