Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TPS5102 Datasheet(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # TPS5102
Description  DUAL, HIGH-EFFICIENCY CONTROLLER FOR NOTEBOOK PC POWER
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS5102 Datasheet(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TPS5102 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS5102 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 31 page
background image
TPS5102
DUAL, HIGH-EFFICIENCY CONTROLLER FOR NOTEBOOK PC POWER
SLVS239 - SEPTEMBER 1999
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)
Supply voltage, Vcc (see Note 1)
-0.3 V to 27 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, INV
-0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOFTSTART
-0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMP
-0.3 V to 6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REG5_IN
-0.3 V to 6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STBY
-0.3 V to 15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Driver current
3 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIP
-0.3 V to 27 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CT
-0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RT
-0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LL
-0.3 V to 27 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LH
-0.3 V to 32 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUT_u
-0.3 V to 32 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUT_d
-0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PWM/SKIP
-0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VCC_Sense
-0.3 V to 27V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power dissipation (TA = 25°C)
874 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating temperature (TA)
-40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating temperature (TJ)
-40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature (TSTG)
-55
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values are with respect to the network ground terminal.
2. This rating is specified at duty
≤ 10% on output rise and fall each pulse. Each pulse width (rise and fall) for the peak current should
not exceed 2
µs.
3. See Dissipation Rating Table for free-air temperature range above 25
°C.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 85°C
POWER RATING
DBT
874 mW
6.993 mW/
°C
454 mW
recommended operating conditions
PARAMETERS
MIN
NOM
MAX
UNIT
Supply voltage, Vcc
4.5
25
V
INV1/2 CT RT,
PWM/SKIP,
SOFTSTART
6
Input voltage VI
5 V_IN
-0.1
5.5
V
Input voltage, VI
STBY1, STBY2
12
V
TRIP1/2
VCC_SENSE
-0.1
25
CT
100
pF
Oscillator frequency
RT
82
k
fosc
PWM
200
KHz
Operation temperature range, TA
-40
85
°C


Similar Part No. - TPS5102

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TPS51020 TI-TPS51020 Datasheet
558Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL, VOLTAGE MODE, DDR SELECTABLE, SYNCHRONOUS, STEP-DOWN CONTROLLER FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER
TPS51020DBT TI-TPS51020DBT Datasheet
558Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL, VOLTAGE MODE, DDR SELECTABLE, SYNCHRONOUS, STEP-DOWN CONTROLLER FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER
TPS51020DBTG4 TI-TPS51020DBTG4 Datasheet
558Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL, VOLTAGE MODE, DDR SELECTABLE, SYNCHRONOUS, STEP-DOWN CONTROLLER FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER
TPS51020DBTR TI-TPS51020DBTR Datasheet
558Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL, VOLTAGE MODE, DDR SELECTABLE, SYNCHRONOUS, STEP-DOWN CONTROLLER FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER
TPS51020DBTRG4 TI-TPS51020DBTRG4 Datasheet
558Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL, VOLTAGE MODE, DDR SELECTABLE, SYNCHRONOUS, STEP-DOWN CONTROLLER FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER
More results

Similar Description - TPS5102

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TPS5102 TI1-TPS5102_08 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   DUAL, HIGH-EFFICIENCY CONTROLLER FOR NOTEBOOK PC POWER
logo
Richtek Technology Corp...
RT8206L RICHTEK-RT8206L Datasheet
469Kb / 27P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computers
RT8239A RICHTEK-RT8239A Datasheet
385Kb / 24P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computers
RT8205L RICHTEK-RT8205L Datasheet
405Kb / 26P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computer
RT8223P RICHTEK-RT8223P Datasheet
311Kb / 23P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computer
RT8223N RICHTEK-RT8223N Datasheet
370Kb / 23P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computer
RT8243A RICHTEK-RT8243A Datasheet
319Kb / 24P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computers
logo
Renesas Technology Corp
ISL6232 RENESAS-ISL6232 Datasheet
1Mb / 25P
   High Efficiency System Power Supply Controller for Notebook Computers
logo
Richtek Technology Corp...
RT8223A RICHTEK-RT8223A Datasheet
369Kb / 26P
   High Efficiency, Main Power Supply Controller for Notebook Computers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1715 MAXIM-MAX1715 Datasheet
308Kb / 28P
   Ultra-High Efficiency, Dual Step-Down Controller for Notebook Computers
19-1541; Rev 0; 1/00
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com