Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WKV71 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # WKV71
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

WKV71 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  WKV71 Datasheet HTML 1Page - Lumberg WKV71 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40
03
03
WKV
WKV
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm2
mm
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
WKV 30
3
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
WKV 40
4
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
WKV 50
5
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
WKV 50/6
5
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
WKV 60
6
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
WKV 70
7
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
WKV 71
7
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
WKV 80
8
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
WKV 81
8
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
WKV 120
12
50
0,25
4–6
3
60
1
1012
~ 3
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
Socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, angular, with threaded
joint, ground contact, bend protection and solder terminals
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact bush 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact bush 12 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Grounding spring
CuZn, pre-nickeled and tinned
Housing
PC
Knurled nut
CuZn, nickeled
Bend protection
TPE
Strain relief
steel, nickeled
Sleeve
steel, zinced
Screw
stainless steel/steel, chromated
3. Mechanical data
Insertion force/contact 3–8 poles1
< 5.0 N
Insertion force/contact 12 poles2
< 5.0 N
Withdrawal force/contact 3–8 poles1 > 1.2 N
Withdrawal force/contact 12 poles2 > 0.9 N
Mating with
plugs 033098, 033099, SFV, SGR, SGV,
SV, WSV
Protection3
IP 40
For further information see table
4. Electrical data
Contact resistance
≤ 5 mΩ
For further information see table
1
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm
3
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
4
according to VDE 0110/IEC 60664
Connecteur femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, angulaire,
avec verrouillage à vis, contact de masse, protecteur contre
pliage et connexion par soudure
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Prise de contact 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Prise de contact 12 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Ressort de terre
CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier
PC
Écrou moleté
CuZn, nickelé
Protection contre pliage
TPE
Décharge de traction
acier, nickeled
Douille
acier, zingué
Vis
acier inoxydable/acier, chromaté
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact 3–8 pôles1
< 5,0 N
Force d’insertion/contact 12 pôles2
< 5,0 N
Force de séparation/contact 3–8 pôles1 > 1,2 N
Force de séparation/contact 12 pôles2 > 0,9 N
Raccordement avec
connecteurs mâles 033098, 033099,
SFV, SGR, SGV, SV, WSV
Protection3
IP 40
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Pour plus de détails, voir tableau
1
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm
3
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
4
suivant VDE 0110/CEI 60664
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - WKV71

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
WKV71 LUMBERG-WKV71 Datasheet
509Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - WKV71

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGV LUMBERG-KGV Datasheet
485Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com