Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

749196520 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 749196520
Description  FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749196520 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749196520 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749196520 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749196520 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
= Marking Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Sättigungsstrom /
saturation current
Nennstrom /
rated current
DC-Widerstand /
DC-resistance
Spannungs-Zeit-Fläche /
Voltage-µsecond
Speicherenergie /
storage energy
Streuinduktivität /
leakage inductance
Hochspannungstest /
Hipot test
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Kontaktmaterial/ contact plating
TBr
2006-08-01
TBr
2005-08-03
TBr
2005-01-19
Name
Datum / date
Ls base
0,18
µH
Draht / wire:
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
2UEW155
Spulenkörper / Bobbin
UL-V0
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
..................................................
Kontrolliert / approved
Version 1
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
...............................................................................
Version 3
Geprüft / checked
Änderung / modification
...............................................
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
G Eigenschaften / general specifications :
max.
30,0
typ.
max.
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
typ.
16,10
typ.
10 kHz / 1V
Artikelnummer / part number :
EFD20
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-08-01
749196520
Kunde / customer :
..................................................................................
Unterschrift / signature
FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX
FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
±20%
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Cu-Ag tinned
HP 4274 A für/for L und/and Q
A
1,91
m
Luftfeuchtigkeit / humidity:
µJ
65,6
typ.
E Testbedingungen / test conditions :
D Prüfgeräte / test equipment :
RDC base
Epeak base
|∆L/L|<10%
∫Udt
∆T=40 K
@ 20°C
10 kHz / 1 V
29,5 max
21,0 typ.
21,0 max
0,7 ± 0,1
Datum / date
Testbedingungen /
test conditions
Irms base
µH
A
L base
Isat base
5,3
2,53
Version 2
http://www.we-online.com
10,8 max
µVs
C Lötpad / soldering spec. :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
3mA / 1sec
HV
500
VDC
3,0
2,25
LF
D
A
E
16
7
12
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 749196520

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749196521 WURTH-749196521 Datasheet
159Kb / 3P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749196527 WURTH-749196527 Datasheet
479Kb / 5P
   WE-FLEX HV Flexible Transformer for DC/DC Converter
749196528 WURTH-749196528 Datasheet
480Kb / 5P
   WE-FLEX HV Flexible Transformer for DC/DC Converter
More results

Similar Description - 749196520

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749196101 WURTH-749196101 Datasheet
177Kb / 3P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749196510 WURTH-749196510 Datasheet
159Kb / 3P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749197121 WURTH-749197121 Datasheet
115Kb / 2P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749197221 WURTH-749197221 Datasheet
114Kb / 2P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749197321 WURTH-749197321 Datasheet
167Kb / 2P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749196111 WURTH-749196111 Datasheet
162Kb / 3P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749196131 WURTH-749196131 Datasheet
162Kb / 3P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749197111 WURTH-749197111 Datasheet
115Kb / 2P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749197201 WURTH-749197201 Datasheet
114Kb / 2P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749196241 WURTH-749196241 Datasheet
158Kb / 3P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
749197211 WURTH-749197211 Datasheet
114Kb / 2P
   FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com