Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TA45-APKTFZ05 Datasheet(PDF) 2 Page - Schurter Inc.

Part # TA45-APKTFZ05
Description  CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

TA45-APKTFZ05 Datasheet(HTML) 2 Page - Schurter Inc.

  TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. TA45-APKTFZ05 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
www.schurter.com
71
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT
TA45
Beispiel
Nennstrom bei +23°C
5,0 A
Umgebungstemperatur
+40°C
Korrekturfaktor
1,08
Gewählter Nennstrom bei
+40°C Umgebungstemperatur
5 A x 1,08 = 5,5 A
* Die Temperatur wird in der Nähe der Schalteranschlüsse
ermittelt, nachdem das zu schützende System seine
Arbeitstemperatur erreicht hat.
*Umgebungs-
Korrekturfaktor
temperatur [°C]
–10
0,89
–5
0,91
0
0,92
+23
1,00
+30
1,03
+40
1,08
+55
1,16
Einfluß der
Umgebungstemperatur
Die Eichung gilt für eine Umgebungs-
temperatur von +23°C. Zur Bestimmung
des Nennstromes für eine tiefere oder
höhere Umgebungstemperatur ist ein
Korrekturfaktor gemäß untenstehender
Tabelle zu verwenden:
Example
Rated current at +23°C
5,0 A
Ambient temperature
+40°C
Correction factor
1,08
Chosen rated current at
+40°C ambient temperature
5 A x 1,08 = 5,5 A
* Temperature must be measured at the rear of the
breaker next to the terminals after equipment operating
temperature has been reached.
*Ambient
Correction factor
temperature [°C]
–10
0,89
–5
0,91
0
0,92
+23
1,00
+30
1,03
+40
1,08
+55
1,16
Effect of ambient
temperature
The unit is calibrated for an ambient tem-
perature of +23°C. To determine the rated
current for a lower or higher ambient
temperature, use a correction factor from
the table below:
Tripping characteristics
Auslösekennlinien
In <3 A
Tripping characteristics
Auslösekennlinien
3 A
≥ In <18 A
Tripping characteristics
Auslösekennlinien
In ≥18 A
Type / Typ
TA45
Rated current
Nennstrom
In <3 A
1 pole protected
1polig geschützt
2 pole protected
2polig geschützt
Ambient temp.
Umgebungstemp.
+23
°C
10'000
60
2`000
1`000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0,5
0,3
0,2
0,1
[ sec ]
[ min ]
10
5
1
30
20
1,05
Multiple of rated current
Nennstrom-Vielfaches
[ x In ]
10
8
5
4
3
2
1,32
Type / Typ
TA45
Rated current
Nennstrom
3 A
≥ In <18 A
1 pole protected
1polig geschützt
2 pole protected
2polig geschützt
Ambient temp.
Umgebungstemp.
+23
°C
10'000
60
2`000
1`000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0,5
0,3
0,2
0,1
[ sec ]
[ min ]
10
5
1
30
20
1,05
Multiple of rated current
Nennstrom-Vielfaches
[ x In ]
10
8
5
4
3
2
1,32
Type / Typ
TA45
Rated current
Nennstrom
In ≥18 A
1 pole protected
1polig geschützt
2 pole protected
2polig geschützt
Ambient temp.
Umgebungstemp.
+23
°C
10'000
60
2`000
1`000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0,5
0,3
0,2
0,1
[ sec ]
[ min ]
10
5
1
30
20
1,05
Multiple of rated current
Nennstrom-Vielfaches
[ x In ]
10
8
5
4
3
2
1,32


Similar Part No. - TA45-APKTFZ05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
TA45-ABC6F100C0 SCHURTER-TA45-ABC6F100C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F110C0 SCHURTER-TA45-ABC6F110C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F120C0 SCHURTER-TA45-ABC6F120C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F130C0 SCHURTER-TA45-ABC6F130C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F140C0 SCHURTER-TA45-ABC6F140C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
More results

Similar Description - TA45-APKTFZ05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
TS-710 SCHURTER-TS-710 Datasheet
56Kb / 4P
   CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT
TM12 SCHURTER-TM12 Datasheet
174Kb / 7P
   CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT
logo
NTE Electronics
R58 NTE-R58 Datasheet
496Kb / 1P
   Circuit Breakers
logo
General Electric Compan...
SFHA36AT0250 GEC-SFHA36AT0250 Datasheet
707Kb / 1P
   Circuit Breakers, Molded Case Circuit Breakers
logo
NTE Electronics
R59 NTE-R59 Datasheet
494Kb / 1P
   Circuit Breakers
logo
ABB
S200 ABB-S200 Datasheet
7Mb / 100P
   Miniature circuit breakers
Rev. A
logo
PHOENIX CONTACT
103943 PHOENIX-103943 Datasheet
157Kb / 5P
   Thermomagnetic circuit breakers
2010-08-18
logo
Cooper Bussmann, Inc.
UCB-20 COOPER-UCB-20 Datasheet
269Kb / 5P
   Automotive Circuit Breakers
logo
Tyco Electronics
W67-X2Q12-20 MACOM-W67-X2Q12-20 Datasheet
146Kb / 6P
   Magnetic Hydraulic Circuit Breakers
logo
Siemens Semiconductor G...
5SX2 SIEMENS-5SX2 Datasheet
1Mb / 64P
   Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
2.1 2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com