Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

T920N Datasheet(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

Part # T920N
Description  Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

T920N Datasheet(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button T920N Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG T920N Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
N
Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor
Datenblatt / Data sheet
T920N
IFBIP D AEC / 2009-12-08, H.Sandmann
A 33/09
10/10
Seite/page
Nutzungsbedingungen
Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der
Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.
In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung
übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.
Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und
insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie
zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.
Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei
Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie
zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.
Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend
empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig
machen.
Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.
Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.
Terms & Conditions of usage
The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical
departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product
data with respect to such application.
This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is
granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the
product and its characteristics.
Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that
are specifically interested we may provide application notes.
Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.
Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please
notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.
If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.
Changes of this product data sheet are reserved.


Similar Part No. - T920N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Agere Systems
T92 AGERE-T92 Datasheet
89Kb / 8P
   T92-Type 10 Gbits/s 1300 nm Uncooled DFB Laser Transmitter
logo
DB Lectro Inc
T92 DBLECTRO-T92 Datasheet
178Kb / 2P
   Small size, light weight. Low coil power consumption, heavy contact load. Strong anti-shock and anti-vibration, high reliability, long life.
logo
Tyco Electronics
T92 MACOM-T92 Datasheet
261Kb / 3P
   2 pole 30 A, 2 CO or 2 NO contacts
logo
TE Connectivity Ltd
T92 TEC-T92 Datasheet
1Mb / 4P
   Meets requirements of UL Class F construction
T92 TEC-T92 Datasheet
789Kb / 5P
   T92 Series Two-pole Power Relay
More results

Similar Description - T920N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
T388N INFINEON-T388N Datasheet
271Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2007-09-03 revision:1
T390N INFINEON-T390N Datasheet
246Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2009-11-30 revision:3.1
T398N INFINEON-T398N Datasheet
271Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2007-09-03 revision:1
T930S INFINEON-T930S Datasheet
221Kb / 6P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2008-09-15 revision:3.0
T1040N INFINEON-T1040N Datasheet
291Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2009-03-04 revision:1.0
T1190N INFINEON-T1190N Datasheet
289Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2008-09-18 revision:2.0
T1410N INFINEON-T1410N Datasheet
248Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2010-09-02 revision:3.2
T1590N INFINEON-T1590N Datasheet
293Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2009-03-11 revision:2.0
T1960N INFINEON-T1960N Datasheet
297Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2009-03-12 revision:2.0
T2563NH INFINEON-T2563NH Datasheet
288Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2011-05-02 Revision: 11.0
T348N INFINEON-T348N Datasheet
270Kb / 10P
   Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2007-09-03 revision: 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com