Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PDM505HC Datasheet(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

Part # PDM505HC
Description  50A 500V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Direct Link  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PDM505HC Datasheet(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PDM505HC Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PDM505HC Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PDM505HC Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
─ 326 ─
■電気的特性 Electrical Characteristics(@TC=25℃ unless otherwise noted)
項   目
Characteristic
記号
Symbol
条   件
Condition
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
最小
Min.
標準
Typ.
最大
Max.
ドレイン遮断電流
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=VDSS, VGS=0V
1
mA
ゲート・ソース間しきい値電圧
Gate-Source Threshold Voltage
VGS
(th)
VDS=VGS, ID=3mA
2
3.1
4
V
ゲート・ソース間漏れ電流
Gate-Source Leakage Current
IGSS
VGS=±20V, VDS=0V
0.3
μA
ドレイン・ソース間オン抵抗(MOSFET部)
Static Drain-Source On-Resistance
rDS(on)
VGS=10V, ID=25A
110
120
ドレイン・ソース間オン電圧
Drain-Source On-Voltage
VDS
(on)
VGS=10V, ID=25A
3.2
3.5
V
順伝達コンダクタンス
Forward Transconductance
gfg
VDS=15V, ID=25A
30
S
項   目
Characteristic
記号
Symbol
条   件
Condition
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
最小
Min.
標準
Typ.
最大
Max.
ソース電流(連続)
Continuous Source Current
IS
D. C.
35
A
パルスソース電流
Pulsed Source Current
ISM
100
A
ダイオード順電圧
Diode Forward Voltage
VSD
IS=50A
1.5
V
逆回復時間
Reverse Recovery Time
trr
IS=50A
−diS/dt=100A/μs
80
ns
逆回復電荷
Reverse Recovery Charge
Qr
0.18
μC
Tj=125℃, VDS=VDSS, VGS=0V
4
入力容量
Input Capacitance
Ciss
VGS=0V
VDS=25V
f=1MHz
8.4
nF
出力容量
Output Capacitance
Coss
1.1
nF
帰還容量
Reverse Transfer Capacitance
Crss
0.24
nF
上昇時間
Rise Time
tr
ターン・オン遅延時間
Turn-On Delay Time
td
(on)
VDD=1/2VDSS
ID=25A
VGS=−5V, +10V
RG=5Ω
92
ns
110
ns
ターン・オン遅延時間
Turn-Off Delay Time
td
(off)
250
ns
下降時間
Fall Time
tf
68
ns
項   目
Characteristic
記号
Symbol
条   件
Condition
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
最小
Min.
標準
Typ.
最大
Max.
熱抵抗(接合部−ケース間)
Thermal Resistance, Junction to Case
Rth
(j-c)
MOSFET
0.36
℃/W
接触熱抵抗(ケース−冷却フィン間)
Thermal Resistance, Case to Heatsink
Rth
(c-f)
サーマルコンパウンド塗布
Mounting surface flat, smooth, and greased
0.1
Diode
2.0
■内部ダイオード定格・特性 Source-Drain Diode Ratings and Characteristics(@TC=25℃ unless otherwise noted)
■熱抵抗特性 Thermal Characteristics


Similar Part No. - PDM505HC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PDM505HC NIEC-PDM505HC Datasheet
113Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A/500V
logo
National Instruments Co...
PDM505HC NI-PDM505HC_15 Datasheet
104Kb / 3P
   MOSFET
More results

Similar Description - PDM505HC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PDM505HA NIEC-PDM505HA_1 Datasheet
117Kb / 3P
   50A 500V
PD7M440L NIEC-PD7M440L_1 Datasheet
121Kb / 3P
   50A 450~500V
PD7M440H NIEC-PD7M440H_1 Datasheet
114Kb / 3P
   50A 450~500V
PDM505HA NIEC-PDM505HA Datasheet
67Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A/500V
PDM505HC NIEC-PDM505HC Datasheet
113Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A/500V
logo
Mospec Semiconductor
MJ10015 MOSPEC-MJ10015 Datasheet
181Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(50A,400-500V,250W)
logo
Nihon Inter Electronics...
PD7M440H NIEC-PD7M440H Datasheet
66Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A 450V/500V
PC50F5 NIEC-PC50F5 Datasheet
29Kb / 2P
   FRD MODULE 50A/500V/trr:90nsec
logo
Renesas Technology Corp
2SK1522-E1-E RENESAS-2SK1522-E1-E_15 Datasheet
95Kb / 7P
   500V - 50A - MOS FET High Speed Power Switching
H5N5016PL-E0-E RENESAS-H5N5016PL-E0-E_15 Datasheet
97Kb / 7P
   500V - 50A - MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com