Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BY297 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BY297
Description  Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY297 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY297 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY297 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY296 ... BY299
BY296 ... BY299
Fast Silicon Rectifier Diodes – Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
Version 2010-03-30
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
2 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
100...800 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ DO-201
Weight approx.
Gewicht ca.
0.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY296
100
100
BY297
200
200
BY298
400
400
BY299
800
800
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
2 A 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
70/80 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
24 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 4.5+0.1
-0.3


Similar Part No. - BY297

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microdiode Electronics ...
BY297 CHENDA-BY297 Datasheet
533Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
BY297 PANJIT-BY297 Datasheet
62Kb / 2P
   SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
BY297 DAESAN-BY297 Datasheet
336Kb / 2P
   CURRENT 2.0 Amperes VOLTAGE 100 to 1000 Volts
logo
Pan Jit International I...
BY297 PANJIT-BY297 Datasheet
66Kb / 2P
   SOFT RECOVERY, FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Diode Semiconductor Kor...
BY297 DSK-BY297 Datasheet
275Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Similar Description - BY297

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY396 DIOTEC-BY396_10 Datasheet
92Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
1N4933 DIOTEC-1N4933_09 Datasheet
89Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes - Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
BA157 DIOTEC-BA157_09 Datasheet
93Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
1N5391 DIOTEC-1N5391_09 Datasheet
95Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
P2500T DIOTEC-P2500T_13 Datasheet
105Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_13 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
P600A DIOTEC-P600A_11 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
PX1500A DIOTEC-PX1500A Datasheet
98Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N4001 DIOTEC-1N4001_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com