Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TGL34-6.8 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # TGL34-6.8
Description  Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

TGL34-6.8 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  TGL34-6.8 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor TGL34-6.8 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor TGL34-6.8 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor TGL34-6.8 Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
TGL34-6.8 ... TGL34-200CA
TGL34-6.8 ... TGL34-200CA
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2010-03-31
Dimensions - Maße [mm]
Peak pulse power dissipation
Maximale Verlustleistung
150 W
Nominal breakdown voltage
Nominale Abbruch-Spannung
6.8...200 V
Plastic case MiniMELF – Kunststoffgehäuse MiniMELF
DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Marking:
One blue ring denotes “cathode” and “TVS-Diode family” at unidirectional devices
The type numbers are noted only on the label on the reel
Kennzeichnung: Ein blauer Ring kennzeichnet “Kathode” und “TVS-Dioden-Familie” bei unidirektionalen
Bauteilen. Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
For bidirectional types (add suffix “C” or “CA”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (ergänze Suffix “C” oder “CA”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
150 W 1)
Steady state power dissipation
Verlustleistung im Dauerbetrieb
TA = 75°C
P
M(AV)
1 W 2)
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
I
FSM
20 A 3)
Max. instantaneous forward voltage
Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 10 A
VF
< 3.5 V 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 75 K/W 2)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 40 K/W
1
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
2
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
3
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1


Similar Part No. - TGL34-6.8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8 Datasheet
169Kb / 4P
   Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8 Datasheet
124Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
TGL34-6.8 LUGUANG-TGL34-6.8 Datasheet
354Kb / 4P
   Surface Mount Unidirectional and Bidirectional TVS
logo
Diotec Semiconductor
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8 Datasheet
165Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8 Datasheet
169Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
More results

Similar Description - TGL34-6.8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
P6SMBJ65 DIOTEC-P6SMBJ65 Datasheet
165Kb / 4P
   Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
1.5SMCJ5.0 DIOTEC-1.5SMCJ5.0 Datasheet
85Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMBJ5.0 DIOTEC-P6SMBJ5.0 Datasheet
92Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL3468 DIOTEC-TGL3468 Datasheet
169Kb / 4P
   Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
P4SMAJ65 DIOTEC-P4SMAJ65 Datasheet
165Kb / 4P
   Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
1.5SMC220 DIOTEC-1.5SMC220 Datasheet
77Kb / 3P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
P4SMAJ5.0 DIOTEC-P4SMAJ5.0 Datasheet
86Kb / 2P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220 Datasheet
78Kb / 2P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMBJ5.0 DIOTEC-P6SMBJ5.0_11 Datasheet
145Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL41-6.8 DIOTEC-TGL41-6.8_07 Datasheet
135Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8_07 Datasheet
124Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com