Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PSB4860 Datasheet(PDF) 9 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # PSB4860
Description  Digital Answering Machine with Full Duplex Speakerphone SAM EC
Download  250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

PSB4860 Datasheet(HTML) 9 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button PSB4860 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 10Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 11Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 12Page - Siemens Semiconductor Group PSB4860 Datasheet HTML 13Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 250 page
background image
PSB 4860
Semiconductor Group
9
10.97
Table 37: Initialize Memory Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 38: Activate Memory Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 39: Activate Memory Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 40: Activate Memory Result Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 41: Open File Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 42: Open Next Free File Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 43: Open Next Free File Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 44: Seek Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 45: Cut File Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 46: Compress File Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 47: Memory Status Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 48: Memory Status Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 49: Garbage Collection Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 50: Access File Descriptor Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 51: Access File Descriptor Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 52: Read Data Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 53: Read Data Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 54: Write Data Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 55: Set Address Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 56: DMA Read Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 57: DMA Read Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 58: DMA Write Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 59: Block Erase Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 60: Execution Times. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Miscellaneous
Table 61: Real Time Clock Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 62: SPS Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 63: Power Down Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 64: Interrupt Source Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 65: Hardware Configuration Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 66: Frame Synchronization Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 67: Dependencies of Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 68: File Command Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 69: Module Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Interfaces
Table 70: SSDI vs. IOM®-2 Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 71: IOM®-2 Interface Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 72: SSDI Interface Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Table 73: Control of ALS Amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 74: Analog Front End Interface Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 75: Analog Front End Interface Clock Cycles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93


Similar Part No. - PSB4860

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Power-One
PSB483-7IR POWER-ONE-PSB483-7IR Datasheet
57Kb / 4P
   3...8 A Switching Regulators
PSB483-7IR POWER-ONE-PSB483-7IR Datasheet
96Kb / 3P
   3 to 8 A Switching Regulators
More results

Similar Description - PSB4860

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
PSB2168 SIEMENS-PSB2168 Datasheet
897Kb / 185P
   Digital Answering Machine SAM
logo
Maxim Integrated Produc...
DS2132A MAXIM-DS2132A Datasheet
231Kb / 17P
   Digital Answering Machine Processor
041295
logo
Cirrus Logic
CS6420 CIRRUS-CS6420 Datasheet
815Kb / 52P
   FULL DUPLEX SPEAKERPHONE CHIP
logo
NXP Semiconductors
PCD6003 PHILIPS-PCD6003 Datasheet
385Kb / 96P
   Digital telephone answering machine chip
2001 Apr 17
PCD6001 PHILIPS-PCD6001 Datasheet
385Kb / 96P
   Digital telephone answering machine chip
2001 Apr 17
logo
Cirrus Logic
CS6422 CIRRUS-CS6422 Datasheet
873Kb / 48P
   Enhanced Full-Duplex Speakerphone IC
logo
Sanyo Semicon Device
LA2800N SANYO-LA2800N Datasheet
429Kb / 9P
   Telephone Answering Machine
LA2805 SANYO-LA2805 Datasheet
248Kb / 9P
   Telephone Answering Machine Use
logo
List of Unclassifed Man...
D6571E ETC-D6571E Datasheet
551Kb / 117P
   Chip for an All-Digital Telephone Answering Machine with Flash Memory Interface
ISD-T360SB ETC-ISD-T360SB Datasheet
1Mb / 109P
   VoiceDSP Digital Speech Processor with Master/Slave, Full-Duplex Speakerphone, Multiple Flash and ARAM/DRAM Support
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com