Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0001.2011 Datasheet(PDF) 1 Page - Cherry Semiconductor Corporation

Part # 0001.2011
Description  D-SICHERUNGSMATERIAL / MATERIEL DE COUPE-CIRCUIT D
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHERRY [Cherry Semiconductor Corporation]
Direct Link  http://www.cherrycorp.com/
Logo CHERRY - Cherry Semiconductor Corporation

0001.2011 Datasheet(HTML) 1 Page - Cherry Semiconductor Corporation

  0001.2011 Datasheet HTML 1Page - Cherry Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
¤ 041 369 31 11 Fax 041 369 34 03 contact@schurter.ch www.schurter.com
10
D-SICHERUNGSMATERIAL / MATÉRIEL DE COUPE-CIRCUIT D
D-Sicherungseinsätze
nach SEV 1010
DT I /DT II entspr. der Charakteristik gG
Typ Nennspannung Un:
DT I 250 V, DT II 500 V, DT III 500 V, DT IV 500 V
Fusibles D
selon ASE 1010
DT I /DT II selon la charactéristique gG
Type Tension nominal Un:
DT I 250 V, DT II 500 V, DT III 500 V, DT IV 500 V
träge/retardé
Amp. Farbe
Verp./St.
Bestell-Nr.
E-Nr.
couleur
Emb./
Référence
pièces
2
rosa/rose
25
0001.2001
800150209
4
braun/brun
25
0001.2002
800150409
6
grün/vert
25
0001.2011
800150609
10
rot/rouge
25
0001.2012
800151009
16
grau/gris
25
0001.2005
800151509
2
rosa/rose
25
0001.2021
800250209
4
braun/brun
25
0001.2022
800250409
6
grün/vert
25
0001.2023
800250609
10
rot/rouge
25
0001.2024
800251009
16
grau/gris
25
0001.2025
800251509
20
blau/bleu
25
0001.2026
800252009
25
gelb/jaune
25
0001.2027
800252509
35
schwarz/noir
25
0001.2028
800353509
40
schwarz/noir
25
0001.2029
800354009
50
weiss/blanc
25
0001.2030
800355009
63
kupfer/cuivre
25
0001.2031
800356009
80
silber/argent
10
0001.2032
800458009
100
kupfer/cuivre
10
0001.2033
800459009
DT I
L = 33 mm
Ø = 17 mm
DT II
L = 50 mm
Ø = 22,5 mm
DT III
L = 50 mm
Ø = 22,5 mm
DT IV
L = 64 mm
Ø = 34 mm
Schmelz- und Abschaltcharakteristiken
für D-Sicherungseinsätze, gG
Caractéristiques de fusion et de coupure
pour fusibles D, gG
Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure
10 kA
Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure
50 kA
Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure
50 kA
Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure
50 kA


Similar Part No. - 0001.2011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0001.2028 SCHURTER-0001.2028 Datasheet
218Kb / 2P
   Fuse DTIII 500V
0001.2029 SCHURTER-0001.2029 Datasheet
218Kb / 2P
   Fuse DTIII 500V
0001.2030 SCHURTER-0001.2030 Datasheet
218Kb / 2P
   Fuse DTIII 500V
0001.2031 SCHURTER-0001.2031 Datasheet
218Kb / 2P
   Fuse DTIII 500V
0001.2066 SCHURTER-0001.2066 Datasheet
218Kb / 2P
   Fuse DTIII 500V
More results

Similar Description - 0001.2011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0034.1104 SCHURTER-0034.1104 Datasheet
130Kb / 1P
   D-SICHERUNGSMATERIAL / MATERIEL DE COUPE-CIRCUIT D
logo
Hammond Manufacturing L...
HFMDT HAMMOND-HFMDT Datasheet
119Kb / 4P
   Armoires modulaires autoportantes pour coupe-circuit de type 12
EN4DSCSS HAMMOND-EN4DSCSS Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable de type 4X
EN4DSC HAMMOND-EN4DSC Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier doux de type 4
2UDF HAMMOND-2UDF Datasheet
153Kb / 3P
   Armoire de plancher pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
   Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
EN4DSCS16 HAMMOND-EN4DSCS16 Datasheet
148Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable 316 de type 4X
UHD HAMMOND-UHD Datasheet
156Kb / 4P
   Armoire autoportante pour coupe-circuit a plusieurs portes en acier doux de type 12
2UD HAMMOND-2UD Datasheet
153Kb / 3P
   Armoire murale pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
   Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com