Electronic Components Datasheet Search |
|
U-DFN3030-12 Datasheet(PDF) 23 Page - Diodes Incorporated |
|
U-DFN3030-12 Datasheet(HTML) 23 Page - Diodes Incorporated |
23 / 51 page AP02002 Rev. 60 23 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated POWERDI ® 5 POWERDI ® 5 Dim Min Max A 1.05 1.15 A2 0.33 0.43 b1 0.80 0.99 b2 1.70 1.88 D 3.90 4.05 D2 3.054 Typ E 6.40 6.60 e 1.84 Typ E1 5.30 5.45 E2 3.549 Typ L 0.75 0.95 L1 0.50 0.6 W 1.10 1.41 All Dimensions in mm POWERDI ® 5SP POWERDI ® 5SP Dim Min Max Typ A − 0.75 − b 4.30 4.50 4.40 c 0.155 0.195 − D 5.70 5.90 5.80 D2 4.40 − − E 23.6 24.0 23.8 E1 5.70 5.90 5.80 E2 2.74 − − H1 0.19 0.21 0.20 J − − 0.20 K − − 0.30 L − − 9.00 L1 − − 2.50 M − − 0.30 N 0 0.20 − R − − 0.40 R1 − − 0.15 R2 − − 0.25 R3 − − 0.40 Θ 8º 12º − Θ1 3º 7º − All Dimensions in mm E E1 b1 A A2 A2 D b2 b1 e D2 L E2 L1 W b 2x E E1 D E2 D2 W E/2 TOP VIEW BOTTOM VIEW L 2x N 8x M 4x 8x cut faces are not tin plated c ? A R2 R1 ' ?1 L1 K 4x J 4x H1 Cutting Burr Side |
Similar Part No. - U-DFN3030-12 |
|
Similar Description - U-DFN3030-12 |