Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

THS7102TVFP Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Part # THS7102TVFP
Description  ADSL (POTS) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

THS7102TVFP Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  THS7102TVFP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS7102TVFP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
THS7102
ADSL (POTS) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
SLOS311B− MAY 2000 − REVISED DECEMBER 2001
2
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
AVAILABLE OPTIONS
TA
PACKAGED DEVICES
TA
PowerPAD (VFP)
0
°C to 70°C
THS7102CVFP
−40
°C to 85°C
THS7102IVFP
absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)
Supply voltage, VCCL, VCCOP1, VCCOP2 (see Note 1)
17 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI
GND, VCCL, VCCOPx
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (see Note 2): Tx outputs
400 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rx outputs
50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUF outputs
50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID
±3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESD rating:
HBM
2 kV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CDM
500 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MM
200 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total power dissipation at (or below) 25
°C free-air temperature
(see Note 2)
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum junction temperature, TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature, TA: C-suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-suffix
−40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature, Tstg
−65
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 in) from case for 10 seconds
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡ Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. VCCL must always be equal to VCCOP1 and VCCOP2
2. The THS7102 incorporates a PowerPAD
 on the underside of the chip. This acts as a heatsink and must be connected to a thermally
dissipative plane for proper power dissipation. Failure to do so may result in exceeding the maximum junction temperature which
could permanently damage the device.
DISSIPATION RATING TABLE§
PACKAGE
θJA
(
°C/W)
θJC
(
°C/W)
TA = 25°C¶
POWER RATING
TA = 70°C¶
POWER RATING
TA = 85°C¶
POWER RATING
VFP
29.4
0.96
3.57 W
2.04 W
1.53 W
§ This data was taken using 2 oz. trace and copper pad that is soldered directly to a JEDEC standard 4 layer 3 in × 3 in PCB.
¶ The power rating is determined with a junction temperature of 130°C. This is the junction temperature at which distortion begins to
substantially increase. Thermal management of the PCB should strive to keep the junction temperature at or below 125
°C for the best
performance.


Similar Part No. - THS7102TVFP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
THS7103 TI1-THS7103 Datasheet
150Kb / 9P
[Old version datasheet]   ADSL (ISDN) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
THS7103CVFP TI1-THS7103CVFP Datasheet
150Kb / 9P
[Old version datasheet]   ADSL (ISDN) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
THS7103CVFPR TI1-THS7103CVFPR Datasheet
150Kb / 9P
[Old version datasheet]   ADSL (ISDN) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
THS7103IVFP TI1-THS7103IVFP Datasheet
150Kb / 9P
[Old version datasheet]   ADSL (ISDN) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
THS7103IVFPR TI1-THS7103IVFPR Datasheet
150Kb / 9P
[Old version datasheet]   ADSL (ISDN) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
More results

Similar Description - THS7102TVFP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
THS7103 TI1-THS7103 Datasheet
150Kb / 9P
[Old version datasheet]   ADSL (ISDN) CENTRAL OFFICE LINE INTERFACE DRIVER/RECEIVER
THS6032 TI1-THS6032_14 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   LOW-POWER ADSL CENTRAL-OFFICE LINE DRIVER
THS6032 TI-THS6032 Datasheet
496Kb / 31P
[Old version datasheet]   LOW-POWER ADSL CENTRAL-OFFICE LINE DRIVER
logo
SCHOTT CORPORATION
31530 SCHOTT-31530 Datasheet
13Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL CENTRAL OFFICE
31427 SCHOTT-31427 Datasheet
15Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL, CENTRAL OFFICE
31441 SCHOTT-31441 Datasheet
13Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL CENTRAL OFFICE
31642 SCHOTT-31642 Datasheet
14Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL CENTRAL OFFICE
31429 SCHOTT-31429 Datasheet
17Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL CENTRAL OFFICE
31250 SCHOTT-31250 Datasheet
14Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL CENTRAL OFFICE
35598 SCHOTT-35598 Datasheet
17Kb / 1P
   TRANSFORMER, ADSL CENTRAL OFFICE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com