Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TSB12LV32-EP Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # TSB12LV32-EP
Description  IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
Download  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TSB12LV32-EP Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TSB12LV32-EP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB12LV32-EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 105 page
background image
Contents
iii
October 2003 − Revised April 2004
SGLS139B
Contents
Section
Page
1
Overview
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
TSB12LV32 Description
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
TSB12LV32-EP Features
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Functional Block Diagram
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Terminal Assignments
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1
STAT0, STAT1, and STAT2 Programming
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Ordering Information
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Internal Registers
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
TSB12LV32 Configuration Registers
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Configuration Register Definitions
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Version Register at 00h
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Data-Mover Control Register at 04h
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Control Register at 08h
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Interrupt/Interrupt Mask Registers at 0Ch and 10h
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5
Cycle Timer Register at 14h
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6
Isochronous Port Register at 18h
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.7
Maint_Control Register at 1Ch
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.8
Diagnostic Register at 20h
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.9
Phy Access Register at 24h
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.10
Reserved Registers at 28h−2Ch
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.11
FIFO Status Register at 30h
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.12
Bus Reset Register at 34h
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.13
Header0 Register at 38h
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.14
Header1 Register at 3Ch
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.15
Header2 Register at 40h
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.16
Header3 Register at 44h
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.17
Trailer Register at 48h
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.18
Asynchronous Retry Register at 4Ch
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Microcontroller Interface
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Microcontroller Byte Stack (Write) Operation
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Microcontroller Byte Unstack (Read) Operation
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Microcontroller Interface Read/Write Timing
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1
Microcontroller Handshake Mode
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2
Microcontroller Fixed-Timing Mode
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3
Microcontroller ColdFire Mode
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4
Microcontroller Critical Timing
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5
Endian Swapping
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Link Core
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Physical Interface
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Transmitter
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Receiver
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Cycle Timer
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Cycle Monitor
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Cyclic Redundancy Check (CRC)
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Received Packet Routing Control Logic
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TSB12LV32-EP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TSB12LV32 TI-TSB12LV32 Datasheet
456Kb / 113P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32 TI1-TSB12LV32 Datasheet
91Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller for Computer Peripherals and Consumer Audio/Video Electronics
TSB12LV32I TI-TSB12LV32I Datasheet
456Kb / 113P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32I TI1-TSB12LV32I Datasheet
91Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller for Computer Peripherals and Consumer Audio/Video Electronics
TSB12LV32IPZ TI-TSB12LV32IPZ Datasheet
456Kb / 113P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
More results

Similar Description - TSB12LV32-EP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TSB12LV32 TI-TSB12LV32 Datasheet
456Kb / 113P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV31 TI-TSB12LV31 Datasheet
257Kb / 73P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32 TI1-TSB12LV32_14 Datasheet
91Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller for Computer Peripherals and Consumer Audio/Video Electronics
TSB12LV41 TI-TSB12LV41 Datasheet
737Kb / 195P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV41A TI-TSB12LV41A Datasheet
587Kb / 199P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV42 TI-TSB12LV42 Datasheet
686Kb / 175P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Digital Video
TSB12LV01B TI-TSB12LV01B Datasheet
438Kb / 77P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 HIGH SPEED SERIAL BUS LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV01B TI1-TSB12LV01B_14 Datasheet
86Kb / 6P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV01B-EP TI1-TSB12LV01B-EP Datasheet
402Kb / 78P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV21B TI-TSB12LV21B Datasheet
299Kb / 22P
[Old version datasheet]   IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com