Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TLC320AD91CPT Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TLC320AD91CPT
Description  Stereo Audio Codec
Download  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC320AD91CPT Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLC320AD91CPT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC320AD91CPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 43 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Functional Block Diagram
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Terminal Assignments
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Ordering Information
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Functional Description
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Analog Input/Output Ports
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Analog Outputs
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Analog Inputs
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Digital Interface
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 AC-Link Signal Definitions
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Protocol
2–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Frame Contents
2–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 AC-Link Low-Power Mode
2–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Software Interface
2–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Reset Register (Index 00h)
2–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Play Master Volume Stereo and Mono Registers
(Index 02h and 06h)
2–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 PCBEEP Volume Register (Index 0Ah)
2–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Analog Mixer Input Gain Registers (Index 0Ch – 18h)
2–11
. . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5 Record Select Control Register (Index 1Ah)
2–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6 Record Gain Register (Index 1Ch)
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.7 General-Purpose Register (Index 20h)
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.8 Power-Down Control/Status Register (Index 26h)
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.9 Reserved Registers (Index 28h – 59h)
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.10 Vendor Reserved Registers (Index 5Ah – 7Ah)
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.11 Vendor ID Registers (Index 7Ch – 7Eh)
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Clocking
2–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
Resetting the TLC320AD91C
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Cold Reset
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2 Warm Reset
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3 Reset From Test Mode
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
Microphone Input Programmable Gain Amplifier
2–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
Power-Down Management
2–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8
Mixer Functions
2–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TLC320AD91CPT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLC320AD90 TI1-TLC320AD90 Datasheet
232Kb / 51P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
TLC320AD90C TI1-TLC320AD90C Datasheet
232Kb / 51P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
TLC320AD90CFN TI1-TLC320AD90CFN Datasheet
232Kb / 51P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
TLC320AD90CPM TI1-TLC320AD90CPM Datasheet
232Kb / 51P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
More results

Similar Description - TLC320AD91CPT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLV320AIC27 TI1-TLV320AIC27_05 Datasheet
738Kb / 10P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO CODEC
TLV320AIC27 TI-TLV320AIC27 Datasheet
684Kb / 52P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO CODEC
TLC320AD90 TI1-TLC320AD90 Datasheet
232Kb / 51P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
PCM3070 TI1-PCM3070_14 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
TLC320AD90C TI1-TLC320AD90C Datasheet
232Kb / 51P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec
logo
List of Unclassifed Man...
WM8734 ETC-WM8734 Datasheet
414Kb / 42P
   STEREO AUDIO CODEC
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8734 WOLFSON-WM8734_06 Datasheet
529Kb / 46P
   Stereo Audio CODEC
logo
Texas Instruments
TLV320AIC3105 TI1-TLV320AIC3105 Datasheet
2Mb / 103P
[Old version datasheet]   Low-Power Stereo Audio Codec
TLV320AIC3104 TI1-TLV320AIC3104_14 Datasheet
1Mb / 95P
[Old version datasheet]   Low-Power Stereo Audio Codec
logo
Rohm
BU7807-00KV ROHM-BU7807-00KV Datasheet
302Kb / 5P
   Stereo audio interface with CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com