Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

744778215 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 744778215
Description  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744778215 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744778215 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744778215 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744778215 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
MST
04-10-11
MST
03-12-10
RT
03-02-24
MST
02-02-27
JH
00-12-06
Name
Datum / date
Ferrit/ferrite
Version 4
Version 5
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
3,2 ± 0,2
7,3 ± 0,2
2,0 ± 0,1
Typ S
Kunde / customer :
...............................................................................
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Geprüft / checked
...................................................
............................................
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Draht / wire:
2SFBW 155°C
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Basismaterial / base material:
Würth Elektronik
http://www.we-online.de
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Kontrolliert / approved
MHz
|∆L/L|<10%
A
SRF
Isat
0,53
6,5
@ 20°C
Endoberfläche / finishing electrode:
D Prüfgeräte / test equipment :
Datum / date
..............................................................................
Unterschrift / signature
E Testbedingungen / test conditions :
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Testbedingungen /
test conditions
0,56
max.
1,2700
± 20%
A
RDC max
typ.
∆T=40 K
typ.
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
µH
Artikelnummer / part number :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
RDC typ
0,7200
typ.
IDC
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
HP 4274 A für/for L und/and Q
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
L
150,00
744778215
8,0
2,2
1,6
4,8
1,6
[mm]
A
B
Marking
C
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 744778215

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744778212 WURTH-744778212 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744778218 WURTH-744778218 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

Similar Description - 744778215

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com