Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

7440680180 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 7440680180
Description  POWER-CHOKE WE-TPC 8012
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7440680180 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7440680180 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440680180 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440680180 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
start of winding
@@FRM 1@@
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated Current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
ME
09-04-21
Name
Datum / date
Isat
A
SRF
MHz
∆T = 40 K
typ.
@ 20°C
∆L/L < 35%
typ.
IN
mΩ
@ 20°C
mΩ
typ.
POWER-CHOKE WE-TPC 8012
µH
RDC max.
Lo
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 10mA
RDC typ.
302
18,0
Endoberfläche / finishing electrode:
Ag/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
14,0
@ 20°C
7440680180
SPEICHERDROSSEL WE-TPC 8012
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-04-21
max.
Testbedingungen /
test conditions
325
±20%
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
E Testbedingungen / test conditions:
Metra Hit 27I für/for RDC;
Agilent N5776A für/for IDC;
WAYNE KERR 3260B für/for L
0; I
SAT
D Prüfgeräte / test equipment:
8,0 ± 0,3
0,75
typ.
0,90
A
2,4 typ.
3,2 typ.
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
...............................................
............................................
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H
Luftfeuchtigkeit / humidity:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
8,0 ± 0,3
1,10 ± 0,10
8x8x1,20
Änderung / modification
Version 1
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
1,0 typ.
[mm]
6,2
3,6
1,4
C
A
B
Marking
D
E
F
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 7440680180

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7440680180 WURTH-7440680180_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-TPC SMD Shielded Tiny Power Inductor
More results

Similar Description - 7440680180

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7440680120 WURTH-7440680120 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680033 WURTH-7440680033 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680100 WURTH-7440680100 Datasheet
179Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680220 WURTH-7440680220 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680017 WURTH-7440680017 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680027 WURTH-7440680027 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680056 WURTH-7440680056 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680047 WURTH-7440680047 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680010 WURTH-7440680010 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
7440680150 WURTH-7440680150 Datasheet
180Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC 8012
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com