Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

2-1105051-2 Datasheet(PDF) 50 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2-1105051-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

2-1105051-2 Datasheet(HTML) 50 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 2-1105051-2 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 51Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 52Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 53Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105051-2 Datasheet HTML 54Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
48
Bezeichnung
Description
2-1103000-3
2-1103002-3
0-1102892-1
2-1103001-3
2-1103003-3
0-1102893-1
HD.7.Sti.C.250V
HD.7.Sti.C.42V*
HD.7.Bu.C.250V
HD.7.Bu.C.42V*
HD.8.Sti.C.42V*
HD.8.Bu.C.42V*
Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
HD.7 Kontakteinsätze/Contact inserts
Baugröße/Size 1
Crimpanschluss für gestanzte HD.M Crimpkontakte
Crimp terminal for stamped HD.M crimp contacts
Kontaktzahlen
No. of contacts
250 V/10 A / 42V/10A
7/8 +
Passende Crimpkontakte siehe Seite 35, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 35
Suitable Crimp contacts see page 35, Suitable Crimping tools see page 35
Maßbild mm
Dimensions mm
20,6
M3x6
34
Isolierhülle*
Insolation
67
5 1
2
4
3
16,9
M3x6
31,5
Isolierhülle*
Insolation
6
7
5
1
2
4
3
20,6
M3x6
34
Isolierhülle*
Insolation
67
5 1
2
4
3
16,9
M3x6
31,5
Isolierhülle*
Insolation
6
7
5
1
2
4
3
Stifteinsatz/Male insert
Buchseneinsatz/Female insert
Crimpanschluss/Crimp terminal
Kontaktanordnung Anschlußseite Stift
Contact arrangement Male insert
Kontaktanordnung Anschlußseite Buchse
Contact arrangement Female insert
Isolierhülle nur für Variante 250V
Insolation only for 250V insert
*Einschränkung der Nennspannung (42 V) nur bei Verwendung von Metallgehäusen wie Serie
HA.3. Bei Verwendung von Kunststoffgehäusen (Serie HD.7) beträgt die Nennspannung 250 V.
Limited nominal Voltage (42 V) only in combination with metal housing series as HA.3 series.
When used with nylon housings (Seies HD.7) the rated voltage is 250 V.
6
7
5
1
2
4
3
8
6
7
5
1
2
4
3
8
6
7
5
1
2
4
3
8
6
7
5
1
2
4
3
8


Similar Part No. - 2-1105051-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
2-1105051-2 MACOM-2-1105051-2 Datasheet
111Kb / 1P
   SOCKET CONTACT SERIES HN.D
More results

Similar Description - 2-1105051-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com