Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1-1105100-2 Datasheet(PDF) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 1-1105100-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

1-1105100-2 Datasheet(HTML) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 1-1105100-2 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers 1-1105100-2 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
26
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Technische Kennwerte Serie HF/Technical specifications Series: HF
Crimphülse
• Optimale Materialanpassung entspre-
chend der Kundenapplikation
• Anpassung auf spezielle
Leiterquerschnitte und
Verarbeitungswerkzeuge
• Verwendung der gleichen Crimphülse
für Stift-, Buchsen- und Erdkontakt
• Robuste widerstandsfähige Crimphülse
für vielfältige Industrieapplikationen
Stiftkontakt
—
Kontaktträger
˜
Adapter
™
Crimphülse
Stift-/ Buchsenkontakt
• Verschleißarmes Basismaterial
• Austausch der Einzelteile durch modula-
ren Aufbau
• Oberflächenveredlung gemäß
Kundenapplikationsforderung
• Reduzierung der Steck-/Ziehkräfte um
30%
• Erhöhung der Steckzyklen um 50%
• Variable Anschlußtechnik
Crimp ferrule
• Optimum material adaptation according
to customer’s application
• Adaptation to special customer wire
size and crimping tools
• Same crimp ferrule for male, female
and grounding contact
• Robust crimp ferrule for toughindustrial
applications
Male contact
—
Insulating material plastic
˜
Adapter
™
Crimp ferrule
Male/female contact
• Wear-resistant basic material
• Worn parts can be individually exchan-
ged
• Surface coating according to customer
application
• 30% reducted mating and pulling forces
• 50% increase of making cycles
• Variable wire termination
—
˜
™
Bemessungsstrom
350 A
Bemessungsspannung 1000 V~, Isolationsgruppe C
Prüfspannung
3 (C)
Prüfspannung Ueff
3 kV
Durchgangswiderstand
≤ 1 mΩ
Isolationswiderstand
≥ 1010Ω
Temperaturbereich
- 40°C + 125°C
Die obere Grenztemperatur schließt die
Kontakterwärmung und Erwärmung
durch Umgebungstemperatur ein
Kabel Anschluß
Crimpanschluß 50 - 150 mm2
Werkstoffe
Kontakteinsätze
thermoplastischer Formstoff
glasfaserverstärkt (UL-gelistet) V-0
Kontaktelemente
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
hartversilbert
Rated current
350 A
Rated voltage
1000V~, insulation group C
Test voltage
3 (C)
Test voltage Urms
3 kV
Volume resistance
≤ 1 mΩ
Insulation resistance
≥ 1010Ω
Temperature range
- 40°C + 125°C
The maximal limit temperature
includes contact heat-up and heat-up
caused by ambient temperature.
Wire termination
Crimp terminal 50 - 150 mm2
Materials
Contact inserts
thermoplastic material
glass-fibre reinforced (UL listed) V-O
Contact elements
copper alloy
Contact surfaces
hard-silver-plated
Kontaktzahlen/
No. of contacts
Baugröße/
Size
8
14
23
35
48
34
6
8
8


Similar Part No. - 1-1105100-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
1-1105653-8 TEC-1-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

Similar Description - 1-1105100-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com