Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

4-1105100-2 Datasheet(PDF) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 4-1105100-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

4-1105100-2 Datasheet(HTML) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 4-1105100-2 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers 4-1105100-2 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
43
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Koax-Kontakte/Coax-contacts
Bezeichnung
Description
1-1105350-1
2-1105350-1
1-1105351-1
2-1105351-1
KX-RG.58.Sti
KX-RG.59.Sti
KX-RG.58.Bu
KX-RG.59.Bu
Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
Koax-Kontakte RG58/RG59
Wellenimpedanz
50
Ω / 75 Ω
spezifischer Widerstand
max. 2m
Ω
Ziehkraft
min. 1N
Zugfestigkeit
min. 50N
Spannungsfestigkeit
1000VAC über 1min
Isolationswiderstand
200 m
Ω nach 1min Betrieb
Steckkraft
max. 1,5N
Werkstoff
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vergoldet
Druckhülsenoberfläche
versilbert
Crimpanschluß
Coax-contacts RG58/RG59
Wave impedance
50
Ω / 75 Ω
Specific resistance
max. 2m(
Unmating force
min. 1N
Tensile strength
min. 50N
Dielectric withstanding voltage
1000VAC over/during? 1min
Insulation resistance
200 m
Ω after 1min operation
Mating force
max. 1,5N
Material
copper alloy
contact surface
gold-plated
Ferrule surface
silver-plated
Crimp termination
Koax Crimpkontakte/Coax Crimp tcontacts
Stiftkontakt
Pin contact
Buchsenkontakt
Socket contact
Bezeichnung
Description
0-1108600-1
0-1108628-1
0-1108616-1
0-1108601-1
0-1108629-1
0-1108617-1
KX.VT.Sti.0,8/3,5/6,1
KX.VT.Sti.1,4/6,3/10,0
KX.VT.Sti.3,0/7,3/10,8
KX.VT.Bu.0,8/3,5/6,1
KX.VT.Bu.1,4/6,3/10,0
KX.VT.Bu.3,0/7,3/10,8
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Bestelltext
Designation
Koax-Kontakte
Wellenimpedanz
75
Ω
Anschlußart
Innenleiter
Löt
Außenleiter
Klemm
Kabeldurchmesser
Innenleiter
0,8/1,44/2,8
Außenleiter
6,1/10,0/10,7
Coax-contacts
Wave impedance
75
Ω
Type of termination
internal conductor
solder
outside conductor
clamp
Dimensions of the wire
internal conductor
0,8/1,44/2,8
outside conductor
6,1/10,0/10,7
Koax Crimpkontakte/Coax Crimp tcontacts
SW13
ø 6.5
Stiftkontakt
Pin contact
Buchsenkontakt
Socket contact
SW13
ø 6,5
Bestell-Nr./Order No.
0-0045740-2
69710-1
69675-1
0-0305183-8
1-1105752-8
KX-CZ.58
KX-CZ.59
+Matrize/Die
KX-AWZG.58/59
KX-VT-AWZG
Bestell-Nr./
Order No.
Maße mm2
Dimensions mm2
Bestelltext
Designation
Werkzeuge für Crimptechnik Koax/Crimping tools Coax
Crimpzange Koax/Crimping tool Coax
Crimpzange Koax/Crimping tool Coax
Ausdrückwerkzeug KX RG 58/59
Extraction tool KX RG 58/59
Ausdrückwerkzeug KX-VT
Extraction tool KX-VT
Bezeichnung
Description
Kabelabmasse
Innen ø
Schirm ø Außen ø
Cable measures
Inner ø
Braid ø
Outer ø
KX.RG.58
0,81
2,95
4,95
KX.RG.59
0,64
3,71
6,15
KX.VT.0,8/3,5
0,8
3,5
6,1
KX.VT.1,4/6,3
1,4
6,3
10,0
KX.VT.3,0/7,3
3,0
7,3
10,8


Similar Part No. - 4-1105100-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
4-1105300-1 TEC-4-1105300-1 Datasheet
112Kb / 1P
   ECR-08-023312
4-1105301-1 TEC-4-1105301-1 Datasheet
112Kb / 1P
   ECR-08-023312
4-1105653-8 TEC-4-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

Similar Description - 4-1105100-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com