Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

4-1437290-0 Datasheet(PDF) 37 Page - Tyco Electronics

Part # 4-1437290-0
Description  SUPER SEAL CONNECTOR
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

4-1437290-0 Datasheet(HTML) 37 Page - Tyco Electronics

Back Button 4-1437290-0 Datasheet HTML 33Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 34Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 35Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 36Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 37Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 38Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 39Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 40Page - Tyco Electronics 4-1437290-0 Datasheet HTML 41Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 41 page
background image
Product Specification
108-78140
Rev. A8
37 of 41
9.6
耐油、耐溶液試験
コネクタを各種オイルに浸漬する。
オイルの温度は50±2℃とし、
順序を以下
に示す。
1時間浸漬
白灯油洗浄5分間浸漬
ミッションオイル(SAE
90)
1時間浸漬
白灯油洗浄5分間浸漬
エンジンオイル(SAE
10W-30)
1時間浸漬
白灯油洗浄5分間浸漬
クラッチオイル(トヨタ規格
SHD)
1時間浸漬
白灯油洗浄5分間浸漬
ブレーキオイル(トヨタ規格
SHF)
1時間浸漬
白灯油洗浄5分間浸漬
また、
別のサンプルを用いて、
以下の溶液に浸漬する。
溶液の温度は50±2℃
とし、順序を以下に示す。
ウォッシャ液(市販品)
1時間浸漬
水道水洗浄5分間浸漬
不凍液(キャッスルロングライフクーラント)
1時間浸漬
水道水洗浄5分間浸漬
常温放置にて乾燥
9.7
耐水試験
コネクタを恒温槽内に入れ、40分間加熱し、その後直ちに耐水試験槽内に入
れ20分間常温水を噴水する。
これを1サイクルとして48サイクル実施する。噴水条件は、JIS
D0203のS2と
する。噴水中は、コネクタの各極間に図3に示す回路で28Vの電圧を印加し、
リーク電流を監視する。
また、恒温槽内の温度は、125℃とする。
9.8
凍結試験
コネクタを100℃の水に1時間浸漬後、
これを速やかに-30±5℃の恒温槽に入
れ、付着した水が氷結した後、取り出す。試験中は、コネクタの各極間に図3
に示す回路で28Vの電圧を印加し、リーク電流を監視する。
トルコンオイル
(キ


Similar Part No. - 4-1437290-0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
4-1437290-0 MACOM-4-1437290-0 Datasheet
2Mb / 28P
   AMP SUPERSEAL Connectors
More results

Similar Description - 4-1437290-0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
9-1437287-8 MACOM-9-1437287-8 Datasheet
505Kb / 3P
   SUPER SEAL CONNECTOR CAP HOUSING 26POS. ASSY
logo
Vishay Siliconix
ST220100 VISHAY-ST220100 Datasheet
86Kb / 4P
   Super Tan® Wet Tantalum Capacitors with Hermetic Seal
Revision: 17-Jul-08
logo
PHOENIX CONTACT
2203749 PHOENIX-2203749 Datasheet
75Kb / 4P
   Seal - DCS D-SEAL 3,0MM
09/12/2020
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-PG11-FKD PF-VAZ-PG11-FKD Datasheet
96Kb / 1P
   Seal
logo
PHOENIX CONTACT
1400374 PHOENIX-1400374 Datasheet
65Kb / 3P
   Seal - VS-ASI-FC-SEAL-HP
09/11/2020
logo
Tyco Electronics
016213-000 MACOM-016213-000 Datasheet
103Kb / 1P
   FEEDTHROUGH SEAL
logo
Rosenberger Hochfrequen...
59K14B-1M4 ROSENBERGER-59K14B-1M4 Datasheet
538Kb / 1P
   CABLE SEAL
02Z101-000 ROSENBERGER-02Z101-000 Datasheet
90Kb / 2P
   GLASS-SEAL
logo
PHOENIX CONTACT
1410695 PHOENIX-1410695 Datasheet
58Kb / 2P
   Seal - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD
logo
Rosenberger Hochfrequen...
08Z101-00A ROSENBERGER-08Z101-00A Datasheet
174Kb / 2P
   Glass Seal
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com