Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK8110B Datasheet(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK8110B
Description  Single Clock Generator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8110B Datasheet(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK8110B Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK8110B Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK8110B Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK8110B Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8110B Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8110B Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK8110B Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
[AK8110B]
MS1062-J-00
2009/3
- 4 -
2-4)DC特性
VDD=2.7~3.6V,Ta=-20~85℃
2-5)AC特性
*1 設計値
*2 電源が VDD 電圧に達した後、出力が所定の周波数の±0.1%に安定するまでの時間。
項目
端子
MIN
TYP
MAX
単位
備考
高レベル入力電圧
CLKIN
FSEL
OE
0.8*VDD
V
低レベル入力電圧
同上
0.2*VDD
V
入力リーク電流 1
CLKIN
-10
+10
μA
入力リーク電流 2
OE
FSEL
-10
+75
μA
高レベル出力電圧
CLKOUT
0.8*VDD
V
VDD=3.0V,Ta=25℃
IOH=-4mA
低レベル出力電圧
CLKOUT
0.2*VDD
V
VDD=3.0V,Ta=25℃
IOL=4mA
項目
端子
MIN
TYP
MAX
単位
備考
外部入力 CLK
周波数
CLKIN
27.0000
MHz
外部入力 CLK
デューティーサイクル
CLKIN
50
%
出力 CLK
立ち上がり時間
CLKOUT
-
4.0
ns
Cp1=15pF
0.2*VDD→0.8*VDD
*1
出力 CLK
立ち下がり時間
CLKOUT
-
4.0
ns
Cp1=15pF
0.8*VDD→0.2*VDD
*1
出力 CLK ジッタ
CLKOUT
15
ps
Cp1=15pF
周期ジッタ(1σ)
*1
出力 CLK
デューティーサイクル
CLKOUT
45
50
55
%
Cp1=15pF
*1
パワーアップ時間
CLKOUT
1
ms
*2


Similar Part No. - AK8110B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8110BU2 AKM-AK8110BU2 Datasheet
244Kb / 7P
   Single Clock Generator
More results

Similar Description - AK8110B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8113 AKM-AK8113 Datasheet
164Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8116 AKM-AK8116 Datasheet
264Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8112 AKM-AK8112 Datasheet
46Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8111 AKM-AK8111 Datasheet
156Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8110L AKM-AK8110L Datasheet
305Kb / 7P
   Single Clock Generator
AK8174B AKM-AK8174B Datasheet
154Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8172A AKM-AK8172A Datasheet
330Kb / 7P
   Single Clock Generator
AK8171A AKM-AK8171A Datasheet
479Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8118 AKM-AK8118 Datasheet
281Kb / 6P
   Single Clock Generator
AK8114 AKM-AK8114 Datasheet
155Kb / 6P
   Single Clock Generator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com