Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4958 Datasheet(PDF) 2 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4958
Description  24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/VIDEO-AMP & LDO
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4958 Datasheet(HTML) 2 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4958 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4958 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
[AK4958]
MS1558-J-01-PB
2013/10
- 2 -
3. マスタクロック
基準クロック入力周波数
(1) MCKI基準PLLモード
 周波数: 11.2896MHz, 12MHz, 13.5MHz, 24MHz, 27MHz (MCKI pin)
(2) BICK基準PLLモード
 周波数: 32fs or 64fs (BICK pin)
(3) EXTモード
 周波数: 256fs, 512fs or 1024fs (MCKI pin)
マスタクロック出力周波数: 64fs/128fs/256fs/512fs
4. サンプリング周波数
 MCKI基準PLL モード (MCKI pin):
8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 BICK基準PLL Master Mode:
8kHz ~ 48kHz
 EXTモード
7.35kHz
 48kHz (256fs), 7.35kHz  48kHz (512fs), 7.35kHz  13kHz (1024fs)
5. マスタ/スレーブモード
6. シリアル
Pインタフェース
(AK4958EG)
 3線シリアル, I2C Bus (Ver 1.0, 400kHz Fast-Mode)
(AK4958ECB)
 I2C Bus (Ver 1.0, 400kHz Fast-Mode)
7. オーディオインタフェースフォーマット: MSB First,
2’s complement
 ADC: 24bit前詰め, 16bit/24bit I2S
 DAC: 24bit前詰め,16bit後詰め, 24bit後詰め, 24bit I2S
8. ビデオ機能
 コンポジット信号入力:1系統
 コンポジット信号出力用ビデオアンプ内蔵
ゲイン: +12 /+16.5dB
 LPF内蔵
9. Ta = -30
 85C
10. 電源電圧
(AK4958EG)
 アナログ電源 (AVDD): 2.8 ~ 3.6V
 ディジタル電源 (DVDD): 1.6 ~ 2.0V
 ディジタル I/O 電源 (TVDD): 1.6 or DVDD-0.2 ~ 3.6V
(AK4958ECB)
 アナログ電源 (AVDD): 2.8 ~ 3.6V
 ディジタル,ディジタル I/O電源 (DTVDD): 1.6 ~ 2.0V
11. パッケージ
(AK4958EG)
 32-pin BGA (3.5x3.5mm, 0.5mm pitch)
(AK4958ECB)
 25-pin CSP (2.2x2.2mm, 0.4mm pitch)


Similar Part No. - AK4958

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4958 AKM-AK4958 Datasheet
1Mb / 35P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/VIDEO-AMP & LDO
AK4958EG AKM-AK4958EG Datasheet
1Mb / 35P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/VIDEO-AMP & LDO
More results

Similar Description - AK4958

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4958EG AKM-AK4958EG Datasheet
1Mb / 35P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/VIDEO-AMP & LDO
AK4649VN AKM-AK4649VN Datasheet
922Kb / 94P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK-AMP
AK4649 AKM-AK4649 Datasheet
955Kb / 96P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK-AMP
AK4955 AKM-AK4955 Datasheet
1Mb / 117P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/Cap-less VIDEO-AMP/ LDO & DSP
AK4951EN AKM-AK4951EN Datasheet
894Kb / 30P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4951EG AKM-AK4951EG Datasheet
894Kb / 30P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4951A AKM-AK4951A Datasheet
1Mb / 105P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4953AEN AKM-AK4953AEN Datasheet
1Mb / 99P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4951AEN AKM-AK4951AEN Datasheet
1Mb / 105P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4951 AKM-AK4951 Datasheet
2Mb / 111P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com