Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4645EN Datasheet(PDF) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4645EN
Description  Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
Download  96 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4645EN Datasheet(HTML) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4645EN Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645EN Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 96 page
background image
ASAHI KASEI
[AK4645]
MS0543-J-00
2006/09
- 6 -
使用しないピンの処理について
使用しない入出力ピンは下記の設定を行い、適切に処理して下さい。
区分
ピン名
設定
Analog
MPWR, VCOC/RIN3, HPR, HPL, MUTET,
RIN4/IN4
−, LIN4/IN4+, ROUT/LON, LOUT/LOP,
MIN/LIN3, RIN2/IN2
−, LIN2/IN2+, LIN1/IN1−,
RIN1/IN1+
オープン
MCKO
オープン
Digital
MCKI
HVSSに接続
絶対最大定格
(AVSS, HVSS=0V; Note 3)
Parameter
Symbol
Min
max
Units
Power Supplies:
Analog
AVDD
−0.3
6.0
V
Digital
DVDD
−0.3
6.0
V
Digital I/O
TVDD
−0.3
6.0
V
Headphone-Amp
HVDD
−0.3
6.0
V
|AVSS – HVSS| (Note 4)
∆GND2
-
0.3
V
Input Current, Any Pin Except Supplies
IIN
-
±10
mA
Analog Input Voltage (Note 5)
VINA
−0.3
AVDD+0.3
V
Digital Input Voltage (Note 6)
VIND
−0.3
TVDD+0.3
V
Ambient Temperature (powered applied)
Ta
−30
85
°C
Storage Temperature
Tstg
−65
150
°C
Note 3. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 4. AVSSとHVSSは同じアナロググランドに接続して下さい。
Note 5. I2C, RIN4/IN4
−, LIN4/IN4+, MIN/LIN3, RIN3, RIN2/IN2−, LIN2/IN2+, LIN1/IN1−, RIN1/IN1+ pins
Note 6. PDN, CSN/CAD0, CCLK/SCL, CDTI/SDA, SDTI, LRCK, BICK, MCKI pins
SDA, SCL pinsのプルアップ抵抗の接続先は(TVDD+0.3)V以下にして下さい。
注意: この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。また、通常の動作は保証
されません。
推奨動作条件
(AVSS, HVSS=0V; Note 3)
Parameter
Symbol
min
typ
max
Units
Power Supplies
Analog
AVDD
2.6
3.3
3.6
V
(Note 7)
Digital
DVDD
2.6
3.3
3.6
V
Digital I/O
TVDD
1.6
3.3
DVDD
V
HP-Amp
HVDD
2.6
3.3 / 5.0
5.25
V
Difference
AVDD
−DVDD
−0.3
0
+0.3
V
Note 3. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 7. AVDD, DVDD, TVDD, HVDDの電源立ち上げシーケンスを考慮する必要はありません。
AVDD, HVDD,
TVDDだけOFFした場合、DVDDのリーク電流が増加する可能性があります。AVDD, HVDD, DVDDだ
けOFFした場合、TVDDのリーク電流が増加する可能性があります。DVDDまたはTVDDをOFFする場
合はAVDD, HVDDもOFFしてください。
注意: 本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任負いかねますので十分
ご注意下さい。


Similar Part No. - AK4645EN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4645EZ AKM-AK4645EZ Datasheet
968Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
More results

Similar Description - AK4645EN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4647VQ AKM-AK4647VQ Datasheet
517Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EZ AKM-AK4645EZ Datasheet
968Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
796Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645AEZ AKM-AK4645AEZ Datasheet
918Kb / 85P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4647 AKM-AK4647 Datasheet
547Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4642EN AKM-AK4642EN Datasheet
648Kb / 83P
   Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4644 AKM-AK4644 Datasheet
805Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP/RCV-AMP
AK4648 AKM-AK4648 Datasheet
1Mb / 119P
   Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4671 AKM-AK4671_10 Datasheet
1Mb / 166P
   Stereo CODEC with MIC/RCV/HP-AMP
AK4671 AKM-AK4671 Datasheet
1Mb / 164P
   Stereo CODEC with MIC/RCV/HP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com