Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4645AEZ Datasheet(PDF) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4645AEZ
Description  Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
Download  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4645AEZ Datasheet(HTML) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4645AEZ Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK4645AEZ Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 85 page
background image
[AK4645A]
MS0986-J-00
2008/07
- 6 -
使用しないピンの処理について
使用しない入出力ピンは下記の設定を行い、適切に処理して下さい。
区分
ピン名
設定
Analog
MPWR, RIN3, HPR, HPL, MUTET, RIN4/IN4
−,
LIN4/IN4+, ROUT/LON, LOUT/LOP, MIN/LIN3,
RIN2/IN2
−, LIN2/IN2+, LIN1/IN1−, RIN1/IN1+
オープン
TESTO
オープン
Digital
MCKI
HVSSに接続
絶対最大定格
(AVSS=HVSS=0V; Note 3, Note 4)
Parameter
Symbol
Min
max
Units
Power Supplies:
Analog
AVDD
−0.3
6.0
V
Digital
DVDD
−0.3
6.0
V
Digital I/O
TVDD
−0.3
6.0
V
Headphone-Amp
HVDD
−0.3
6.0
V
Input Current, Any Pin Except Supplies
IIN
-
±10
mA
Analog Input Voltage (Note 5)
VINA
−0.3
AVDD+0.3
V
Digital Input Voltage (Note 6)
VIND
−0.3
TVDD+0.3
V
Ambient Temperature (powered applied)
Ta
−30
85
°C
Storage Temperature
Tstg
−65
150
°C
Note 3. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 4. AVSSとHVSSは同じアナロググランドに接続して下さい。
Note 5. I2C, RIN4/IN4
−, LIN4/IN4+, MIN/LIN3, RIN3, RIN2/IN2−, LIN2/IN2+, LIN1/IN1−, RIN1/IN1+ pins
Note 6. PDN, CSN/CAD0, CCLK/SCL, CDTI/SDA, SDTI, LRCK, BICK, MCKI pins
SDA, SCL pinsのプルアップ抵抗の接続先は(TVDD+0.3)V以下にして下さい。
注意: この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。また、通常の動作は保証
されません。
推奨動作条件
(AVSS=HVSS=0V; Note 3)
Parameter
Symbol
min
typ
max
Units
Power Supplies
Analog
AVDD
2.6
3.3
3.5
V
(Note 7)
Digital
DVDD
2.6
3.3
3.5
V
Digital I/O
TVDD
1.6
3.3
3.5
V
HP-Amp
HVDD
2.6
3.3 / 5.0
5.25
V
Difference
AVDD
−DVDD
−0.3
0
+0.3
V
Difference
TVDD-DVDD
-
0
+0.3
V
Note 3. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 7. AVDD, DVDD, TVDD, HVDDの電源立ち上げシーケンスを考慮する必要はありません。ただし、PDN
pin = “L”の状態で各電源を立ち上げてください。すべての電源が立ち上がった後、PDN pinを “H”にし
てください。
また、電源立ち上げ、立ち下げ時のヘッドフォン出力およびライン出力のポップノイズを回避するに
は「システム設計 (グランドと電源のデカップリング)」に記載の推奨シーケンスを参照して動作させ
てください。
一部の電源のみOFFした場合、リーク電流が増加する可能性があります。電源をOFFする場合はすべ
ての電源をOFFしてください。
注意: 本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任負いかねますので十分
ご注意下さい。


Similar Part No. - AK4645AEZ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
796Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
758Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EN AKM-AK4645EN Datasheet
758Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EZ AKM-AK4645EZ Datasheet
968Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
More results

Similar Description - AK4645AEZ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4647VQ AKM-AK4647VQ Datasheet
517Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EN AKM-AK4645EN Datasheet
758Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EZ AKM-AK4645EZ Datasheet
968Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
796Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4647 AKM-AK4647 Datasheet
547Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4642EN AKM-AK4642EN Datasheet
648Kb / 83P
   Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4644 AKM-AK4644 Datasheet
805Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP/RCV-AMP
AK4648 AKM-AK4648 Datasheet
1Mb / 119P
   Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4671 AKM-AK4671_10 Datasheet
1Mb / 166P
   Stereo CODEC with MIC/RCV/HP-AMP
AK4671 AKM-AK4671 Datasheet
1Mb / 164P
   Stereo CODEC with MIC/RCV/HP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com