Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4591 Datasheet(PDF) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4591
Description  ?ε뒟?삠꺃??궭餓?4bit 4ch ADC 24bit 6ch DAC
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4591 Datasheet(HTML) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4591 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AK4591 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 41 page
background image
[AK4591]
[MS0295-J-01]
2012/12
- 7 -
7.電気的特性
(1) アナログ特性
(特記なき場合はTa=25℃; AVDD=DVDD=3.3V; VREFH=AVDD; VREFL=AVSS; BITCLK=64fs;
信号周波数1kHz; 測定周波数=20Hz~20kHz(@48kHz)、20Hz~40kHz(@96kHz);
MCLK=12.288MHz(256fs@48kHz)、24.576MHz(256fs@96kHz); ADC全差動入力;
オーディオインターフェースフォーマット後詰め16Bits時、およびBITCLK32fs時は除く)
パラメータ
min
typ
max
単位
分解能
24
Bits
ダイナミック特性
S/(N+D)
fs = 48kHz (-1dBFS) (注1)
fs = 96kHz (-1dBFS) (注1)
82
92
88
dB
dB
ダイナミックレンジ
fs = 48kHz (Aフィルタ) (注1,2)
fs = 96kHz
(注1,2)
87
97
93
dB
dB
S/N
fs = 48kHz (Aフィルタ) (注1)
fs = 96kHz
(注1)
87
97
93
dB
dB
チャンネル間アイソレーション
(f=1kHz)
(注3)
90
115
dB
DC精度
チャンネル間ゲインミスマッチ
0.1
0.3
dB
アナログ入力
入力電圧(差動入力)
(注4)
±1.85
±2.00
±2.15
Vp-p
入力電圧(シングルエンド入力)
(注5)
1.85
2.00
2.15
Vp-p
ADC部
入力インピーダンス
(注6)
22
33
分解能
24
Bits
ダイナミック特性
S/(N+D)
fs = 48kHz (0dBFS)
fs = 96kHz (0dBFS)
80
90
88
dB
dB
ダイナミックレンジ
fs = 48kHz (Aフィルタ) (注2)
fs = 96kHz
(注2)
97
107
102
dB
dB
S/N
fs = 48kHz (Aフィルタ)
fs = 96kHz
97
108
103
dB
dB
チャンネル間アイソレーション
(f=1kHz)
(注7)
90
105
dB
DC精度
チャンネル間ゲインミスマッチ
0.2
0.5
dB
アナログ出力
出力電圧
(AOUT+)-(AOUT-)
(注8)
3.36
3.66
3.96
Vp-p
負荷抵抗
5
DAC部
負荷容量
20
pF
注意
1.シングルエンド入力の場合、特性は悪くなります。
2.-60dBFSの信号を入力したときのS/(N+D)です。
3.各入力セレクタごとのL、Rに対して,-1dBFSの信号を入力した場合のL-R間のアイソレーションです。
4.対象となる入力ピンは、AINL1+,AINL1-,AINR1+,AINR1-, AINL2+,AINL2-,AINR2+,AINR2-です。
尚,差動入力電圧(△VAIN=(AIN+)-(AIN-))のフルスケールは(±FS=±(VREFH-VREFL)×(2.0/3.3))です。
5.対象となる入力ピンは、AINL3~L9,AINR3~R9です。
尚、シングルエンド入力電圧のフルスケールは(FS=(VREFH-VREFL)×(2.0/3.3))です。
6.対象となる入力ピンは、AINL1+,AINL1-,AINR1+,AINR1-,AINL2+,AINL2-,AINR2+,AINR2-,
AINL3~L9,AINR3~R9です。
7.各DACごとのL、Rに対して、0dBFSの信号を入力した場合の、L-R間のアイソレーションです。
8.VREFH=AVDD,VREFL=AVSS時のフルスケール出力電圧。


Similar Part No. - AK4591

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4591 AKM-AK4591 Datasheet
257Kb / 40P
   24bit 4ch ADC 24bit 6ch DAC
More results

Similar Description - AK4591

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4591 AKM-AK4591 Datasheet
257Kb / 40P
   24bit 4ch ADC 24bit 6ch DAC
AK7722 AKM-AK7722 Datasheet
457Kb / 28P
   24bit 4ch ADC 24bit 4ch DAC with Audio DSP
AK7740ET AKM-AK7740ET Datasheet
281Kb / 48P
   24bit 2ch ADC 24bit 4ch DAC with Audio DSP
AK7742 AKM-AK7742 Datasheet
346Kb / 16P
   24bit 2ch ADC 24bit 4ch DAC with Audio DSP
AK7744VT AKM-AK7744VT Datasheet
444Kb / 50P
   24bit 3ch ADC 24bit 4ch DAC with Audio DSP
AK7757VQ AKM-AK7757VQ Datasheet
656Kb / 24P
   24bit 3ch ADC 4ch DAC Mic Amp ?낁뵷 Audio DSP
AK7757 AKM-AK7757 Datasheet
433Kb / 24P
   Audio DSP with 24bit 3ch ADC 4ch DAC MIC Amp
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AK4456VN HUAXINAN-AK4456VN Datasheet
109Kb / 5P
   6ch Premium DAC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4691 AKM-AK4691 Datasheet
1,017Kb / 80P
   4ch ADC 2ch DAC with MIC/HP/SPK-AMP
logo
Rohm
BU2507FV ROHM-BU2507FV_15 Datasheet
1Mb / 21P
   10bit 4ch/6ch D/A Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com