Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK8153A Datasheet(PDF) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK8153A
Description  12MHz竊?0/72.0MHzOutput Clock Generator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8153A Datasheet(HTML) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK8153A Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK8153A Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK8153A Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK8153A Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8153A Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8153A Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
[AK8153A]
MS1232-J-00
2010/9
- 3 -
2.電気的特性
2-1)絶対最大定格
注)この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。
またこの範囲内全てでの通常動作は保証されません。
2-2)動作条件
記号
MIN
TYP
MAX
単位
備考
動作温度
Ta
-30
80
電源電圧
VDD
1.7
1.8
1.9
V
Cp1
12
pF
12M 端子
出力端子
負荷容量
Cp2
25
pF
REF 端子
* VDD 端子と GND の間に 0.1uF 程度のコンデンサを挿入することを推奨いたします。
2-3)消費電流
VDD=1.8V,Ta=-30~80℃
*1 12M,REF 端子無負荷時
記号
MIN
MAX
単位
備考
電源電圧
VDD
-0.3
4.6
V
グランド・レベル
VSS
0
0
V
入力端子電圧
VIN
VSS-0.3
VDD+0.3
V
入力電流
IIN
-10
10
mA
保存温度
Tstg
-55
130
記号
MIN
TYP
MAX
単位
備考
消費電力 *1
W
6.4
mW


Similar Part No. - AK8153A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8150B AKM-AK8150B Datasheet
175Kb / 8P
   12MHz Clock Generator
AK8150C AKM-AK8150C Datasheet
305Kb / 8P
   12MHz Clock Generator
AK8150CU AKM-AK8150CU Datasheet
371Kb / 6P
   1.8V/3.0V Single-PLL Clock Generator
AK8151A AKM-AK8151A Datasheet
343Kb / 7P
   60MHz/72MHz 2-output clock generator
AK8152 AKM-AK8152 Datasheet
505Kb / 21P
   Single PLL Two Output Clock Generator
More results

Similar Description - AK8153A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8150B AKM-AK8150B Datasheet
175Kb / 8P
   12MHz Clock Generator
AK8150C AKM-AK8150C Datasheet
305Kb / 8P
   12MHz Clock Generator
logo
Japan Aviation Electron...
BNC JAE-BNC Datasheet
413Kb / 11P
   FREQUENCY RANGE TO 3GHz竊?0廓Type竊
logo
Xilinx, Inc
DS614 XILINX-DS614 Datasheet
289Kb / 9P
   Clock Generator
logo
ON Semiconductor
NB3N51044 ONSEMI-NB3N51044 Datasheet
135Kb / 13P
   Clock Generator
July, 2014 ??Rev. 1
logo
Integrated Device Techn...
5L35023 IDT-5L35023 Datasheet
547Kb / 38P
   Clock Generator
logo
Rohm
BU2280FV ROHM-BU2280FV Datasheet
272Kb / 6P
   Clock Generator
BU2360FV ROHM-BU2360FV Datasheet
270Kb / 6P
   Clock Generator
BU2394KN ROHM-BU2394KN Datasheet
278Kb / 6P
   Clock Generator
logo
Intel Corporation
P4201A INTEL-P4201A Datasheet
25Kb / 1P
   CLOCK GENERATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com