Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK8150C Datasheet(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK8150C
Description  12MHz Clock Generator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8150C Datasheet(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK8150C Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK8150C Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
ASAHIKASEI
[AK8150C]
MS0678-J-00
- 4 -
2007/10
2-4)DC特性
VDD=1.7-1.9V,VDDO1,VDDO2=1.7-1.9Vor2.7-3.3V Ta=-20~85℃
VDDI:入力信号を駆動する IC の電源電圧
2-5)AC特性
VDD=1.7-1.9V,VDDO1,VDDO2=1.7-1.9Vor2.7-3.3V Ta=-20~85℃
*1 設計値
*2
ICLK 入力 DUTY が 50%の場合
*3 電源が VDD 電圧に達した後、出力が所定の周波数の±0.1%に安定するまでの時間
項目
端子
MIN
TYP
MAX
単位
備考
高レベル入力電圧
ICLK
SEL
0.8*VDDI
VDDI
V
VDDI=3.0V±10% or
VDDI=1.7~1.9V
低レベル入力電圧
ICLK
SEL
VSS
0.2*VDDI
V
VDDI=3.0V±10% or
VDDI=1.7~1.9V
入力リーク電流
ICLK
-10
+10
uA
入力リーク電流
SEL
-10
+40
uA
REF
0.8*VDDO1
V
Ioh=-5mA
高レベル出力電圧
(VOH)
12M
0.8*VDDO2
Ioh=-5mA
REF
0.2*VDDO1
V
Iol= 5mA
低レベル出力電圧
(VOL)
12M
0.2*VDDO2
Iol= 5mA
項目
端子
MIN
TYP
MAX
単位
備考
外部入力 CLK
周波数
ICLK
38.00
MHz
外部入力 CLK
デューティーサイクル
ICLK
50
%
出力周波数1
12M
12.00
MHz
38.00
MHz
SEL=L
出力周波数2
REF
19.00
MHz
SEL=H
REF
4.0
ns
Cp1 =30pF
0.2*VDDO1→0.8*VDDO1 *1
出力 CLK
立ち上がり時間
12M
4.0
ns
Cp2 =30pF
0.2*VDDO2→0.8*VDDO2 *1
REF
4.0
ns
Cp1 =30pF
0.2*VDDO1→0.8*VDDO1 *1
出力 CLK
立ち下がり時間
12M
4.0
ns
Cp2 =30pF
0.2*VDDO2→0.8*VDDO2 *1
出力 CLK ジッタ
(ピリオド p-p)
12M
120
ps
Cp1=30pF, 1000cycle
1σ=25pstyp
*1
出力 CLK ジッタ
(サイクル to サイクル p-p)
12M
200
ps
Cpl=30pF, 1000cycle
1σ=50pstyp
*1
出力 CLK
デューティーサイクル
12M
45
50
55
%
Cp1=30pF
*1
REF
40
50
60
%
38MHz 出力時(SEL=
”L”)
Cp2=30pF
*1 *2
出力 CLK
デューティーサイクル
REF
45
50
55
%
19MHz 出力時(SEL=
”H”)
Cp2=30pF
*1
パワーアップ時間
12M
REF
3
ms
*1
*3


Similar Part No. - AK8150C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8150CU AKM-AK8150CU Datasheet
371Kb / 6P
   1.8V/3.0V Single-PLL Clock Generator
More results

Similar Description - AK8150C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8150B AKM-AK8150B Datasheet
175Kb / 8P
   12MHz Clock Generator
AK8153A AKM-AK8153A Datasheet
189Kb / 6P
   12MHz竊?0/72.0MHzOutput Clock Generator
logo
Xilinx, Inc
DS614 XILINX-DS614 Datasheet
289Kb / 9P
   Clock Generator
logo
ON Semiconductor
NB3N51044 ONSEMI-NB3N51044 Datasheet
135Kb / 13P
   Clock Generator
July, 2014 ??Rev. 1
logo
Integrated Device Techn...
5L35023 IDT-5L35023 Datasheet
547Kb / 38P
   Clock Generator
logo
Rohm
BU2280FV ROHM-BU2280FV Datasheet
272Kb / 6P
   Clock Generator
BU2360FV ROHM-BU2360FV Datasheet
270Kb / 6P
   Clock Generator
BU2394KN ROHM-BU2394KN Datasheet
278Kb / 6P
   Clock Generator
logo
Intel Corporation
P4201A INTEL-P4201A Datasheet
25Kb / 1P
   CLOCK GENERATOR
logo
Winbond
W83195BR-118 WINBOND-W83195BR-118 Datasheet
361Kb / 28P
   Clock Generator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com