Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MB85RS1MT Datasheet(PDF) 9 Page - Fujitsu Component Limited.

Part # MB85RS1MT
Description  1M (128 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Direct Link  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB85RS1MT Datasheet(HTML) 9 Page - Fujitsu Component Limited.

Back Button MB85RS1MT Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 10Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 11Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 12Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 13Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
MB85RS1MT
DS501-00022-2v0-J
9
・FSTRD
FSTRD コマンドは FRAM メモリセルアレイのデータを読み出します。
SI に FSTRD のオペコードと任意の 24 ビットの
アドレスに続いてダミー8 ビットを入力します。アドレスの上位 7 ビットは無効です。その後 , SCK に 8 サイクルのクロッ
クを入力します。
SO は SCK の立下りエッジに同期して出力されます。
この読出し中 , SI の値は無効です。CS を立ち上げる
と FSTRD コマンドは終了しますが , CS 立上げ前に引き続き SCK に 8 サイクルずつクロックを送り続けることで , アドレ
スを自動インクリメントして読出しを続けることが可能です。
最上位アドレスに達するとロールオーバして0番地に戻り,
読出しサイクルは際限なく続けられます。
FSTRD コマンドは , 25 MHz (1.8 V ~ 2.7 V) および 40 MHz (2.7 V ~ 3.6 V) まで
の動作に対応しています。
・RDID
RDID コマンドは , 固定のデバイス ID を読み出します。
SI 端子に RDID のオペコードを入力後 , SCK に 32 サイクルのク
ロックを入力します。
このとき, SIの値は無効です。SOはSCKの立下りエッジに同期して出力されます。出力はManufacturer
ID (8bit) / Continuation code (8bit) / Product ID (1st Byte) / Product ID (2nd Byte) の順に出力されます。
RDID コマンドでは , 32
ビットのデバイス ID 出力後 , SO は最終ビットの出力状態を CS の立上げまで保持します。 RDID コマンドは , 25 MHz
(1.8 V ~ 2.7 V) および 30 MHz (2.7 V ~ 3.6 V) までの動作に対応しています。
CS
SCK
SI
Invalid
MSB
LSB
MSB
Data Out
LSB
High-Z
Invalid
45
0123
29 30
6 7 8 9 10 11 12 13 1415
46 47
31 32
38 39 40 41 42 43 44 45
00001011 X
6
16
210 X
XX
SO
7
XXXXX X
0
543
33
X
21
オペコード
24 ビットアドレス
8 ビットダミー
SO
SCK
SI
CS
MSB
7
6
5
4
3
2
1
0
Data Out
Data Out
High-Z
LSB
11
10
9
8
33
32
31
39
38
37
36
35
34
Invalid
3028
29
31
10011111
20
1
3
64
5
7
8
bit
7
6
5
4
3
2
1
0Hex
Manufacturer ID
00
00
01
00
04H
Fujitsu
Continuation code
0
1
1
1
1
1
1
1
7FH
Proprietary use
Density
Hex
Product ID (1st Byte)
0
0
1
0
0
1
1
1
27H
Density: 00111B = 1 Mbit
Proprietary use
Hex
Product ID (2nd Byte)
0
0
0
0
0
0
1
1
03H


Similar Part No. - MB85RS1MT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS1MTPH-G FUJITSU-MB85RS1MTPH-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 FUJITSU-MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 FUJITSU-MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPNF-G FUJITSU-MB85RS1MTPNF-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPNF-G-JNE1 FUJITSU-MB85RS1MTPNF-G-JNE1 Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
More results

Similar Description - MB85RS1MT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS64V FUJITSU-MB85RS64V Datasheet
301Kb / 32P
   64 K (8 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RS2MT FUJITSU-MB85RS2MT Datasheet
458Kb / 28P
   2M (256 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RS128B FUJITSU-MB85RS128B Datasheet
303Kb / 32P
   128 K (16 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RC128A FUJITSU-MB85RC128A Datasheet
474Kb / 32P
   128 K (16 K 횞 8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS64 FUJITSU-MB85RS64 Datasheet
295Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS1MTPH-G FUJITSU-MB85RS1MTPH-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16 FUJITSU-MB85RS16 Datasheet
299Kb / 32P
   16 K (2 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS1MTPNF-G FUJITSU-MB85RS1MTPNF-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPW-G FUJITSU-MB85RS1MTPW-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85R256F FUJITSU-MB85R256F Datasheet
413Kb / 36P
   256 K (32 K 횞 8) ?볝긿?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com