Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MB85RS1MT Datasheet(PDF) 10 Page - Fujitsu Component Limited.

Part # MB85RS1MT
Description  1M (128 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Direct Link  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB85RS1MT Datasheet(HTML) 10 Page - Fujitsu Component Limited.

Back Button MB85RS1MT Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 10Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 11Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 12Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 13Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS1MT Datasheet HTML 14Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
MB85RS1MT
10
DS501-00022-2v0-J
・SLEEP
SLEEP コマンドは , LSI をスリープモードと呼ばれる低消費電力モードに移行します。
スリープモードへの移行は ,
SLEEP コマンドのオペコード入力後の CS 立上りエッジにて行われます。
しかし , SLEEP コマンドのオペコード入力後の
CS 立上げ前に , SCK を 1CLK でも入力した場合 , SLEEP コマンドはキャンセルされます。
スリープモードに移行すると , SCK 端子および SI 端子への入力は無効となり , SO は Hi-Z となります。
スリープモードから通常動作への復帰は , CS の立下げから tREC (max 400
μs) 経過後に行われます ( 下図参照 )。
tREC 経過前に CS を “H” に戻すことは可能ですが ,“H” に戻した CS を tREC 経過前に再度立ち下げることは禁止です。
Enter Sleep Mode
CS
SCK
SI Invalid
Invalid
Hi-Z
Sleep Mode Entry
67
012345
SO
1
1011100
CS
CS
tREC
Exit Sleep Mode
Sleep Mode Exit
ここから
Command 入力可能


Similar Part No. - MB85RS1MT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS1MTPH-G FUJITSU-MB85RS1MTPH-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 FUJITSU-MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 FUJITSU-MB85RS1MTPH-G-JNE1*2 Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPNF-G FUJITSU-MB85RS1MTPNF-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPNF-G-JNE1 FUJITSU-MB85RS1MTPNF-G-JNE1 Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
More results

Similar Description - MB85RS1MT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS64V FUJITSU-MB85RS64V Datasheet
301Kb / 32P
   64 K (8 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RS2MT FUJITSU-MB85RS2MT Datasheet
458Kb / 28P
   2M (256 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RS128B FUJITSU-MB85RS128B Datasheet
303Kb / 32P
   128 K (16 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RC128A FUJITSU-MB85RC128A Datasheet
474Kb / 32P
   128 K (16 K 횞 8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS64 FUJITSU-MB85RS64 Datasheet
295Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS1MTPH-G FUJITSU-MB85RS1MTPH-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16 FUJITSU-MB85RS16 Datasheet
299Kb / 32P
   16 K (2 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS1MTPNF-G FUJITSU-MB85RS1MTPNF-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS1MTPW-G FUJITSU-MB85RS1MTPW-G Datasheet
426Kb / 28P
   1M (128 K 횞 8) Bit SPI
MB85R256F FUJITSU-MB85R256F Datasheet
413Kb / 36P
   256 K (32 K 횞 8) ?볝긿?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com