Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1587T12C1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1587T12C1
Description  Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1587T12C1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1587T12C1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1587T12C1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1587T12C1 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1587T12C1 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Barres d'alimentation de 15 A pour montage vertical sur bâti
1585-6-7-8 Series
Caractéristiques
Profilés d'aluminium de 1 5/8 x 1 3/8 po avec quincaillerie pour
montage sur profilés en C de bâtis ou bâtis ouverts pour relais.
La plupart des profilés sont finis en aluminium naturel - certains
modèles (comme il est décrit dans les tableaux ci-dessous) sont offerts
avec revêtement en poudre noir.
Les prises carrées de 1 po sont espacées à intervalles réguliers le long
de la barre d'alimentation.
Avec interrupteur marche/arrêt éclairé (ou voyant rouge - voir les
tableaux ci-dessous) et disjoncteur de 15 A.
Cordon d'alimentation de calibre 14 robuste - 14/3 SJTW convenant à
des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
Les types de fiche disponibles sont les fiches à lame droite conformes à
la norme NEMA 5-15P ou les fiches à verrouillage conformes à la norme
NEMA L5-15P (voir le tableau et les illustrations ci-dessous).
Il est possible de se procurer de la quincaillerie supplémentaire en
commandant la pièce numéro 1585CLIP.
Ces blocs mutiprises sont également pratiques pour les travaux sur
établi.
Intensité nominale de 15 A et tension nominale de 120 V.
Homologuée CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99)
Homologués UL, norme UL1363 - fichier E166039
NOTE 1 : Les barres d'alimenation ne peuvent PAS être utilisées entre
les rails des panneaux avant et arrière des bâtis car elles (ainsi que les
fiches des équipements) gêneront l'équipement et les accessoires
installés dans les bâtis.
NOTE 2 : Pour utiliser de manière appropriée ces barres d'alimentation
dans un bâti, il faut prévoir une profondeur suffisante DERRIÈRE les rails
arrière pour un montage vertical sur les profilés en C.
Caractéristiques de protection contre les surtensions
Les MOV de 12 000 A et le condensateur de filtrage offrent une
protection contre les surtensions et les interférences
électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI).
Courant transitoire maximal de 36 000 A et 780 J.
Tension nominale de coupure de 400 V, conformément à la norme UL
1449
Protection dans les 3 modes c.a. (Ligne-Neutre, Neutre-Terre et Ligne-
Terre).
Le suppresseur de tension sur la prise offre une protection contre les
tensions transitoires provenant de l'équipement relié à la barre
d'alimentation.
Le voyant vert confirme que le module de surtension est actif.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 1587T12C1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1587T12C1 HAMMOND-1587T12C1 Datasheet
177Kb / 1P
   Anodized Aluminum Extrusion
More results

Similar Description - 1587T12C1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
   Armoire de table ou pour montage sur bati
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
   Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
   Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
   Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
1583 HAMMOND-1583 Datasheet
90Kb / 3P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
1582 HAMMOND-1582 Datasheet
71Kb / 2P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
   Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
   Porte de securite a charniere pour montage sur rails
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
   Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com