Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1583H12C1BKX Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1583H12C1BKX
Description  Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1583H12C1BKX Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1583H12C1BKX Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1583H12C1BKX Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1583H12C1BKX Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Barre d'alimentation pour montage horizontal sur bâti
Prises généralement montées à l'arrière
Caractéristiques
Permet la distribution de puissance depuis l'arrière du bâti.
Disponible avec interrupteur marche/arrêt éclairé ou voyant rouge
indiquant que le bloc est sous tension (voir les tableaux ci-dessous).
Revêtement en poudre gris ou noir ASA 61.
Cordon d'alimentation de calibre 14 robuste - 14/3 SJTW convenant à
des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
Les types de fiche disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P
et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P.
Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une
surcharge accidentelle.
Les modèles à 6 prises comprennent 2 prises avec espace
supplémentaire pour le branchement de la plupart des transformateurs
enfichables (voir la photo ci-dessus).
Dimensions : 1,75 po de hauteur (1U) et 19 po de largeur (bâti).
Homologués CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99)
Homologués UL, norme UL 1363 - fichier no E166039
Caractéristiques de protection contre les surtensions
Varistance à oxyde métallique (MOV) d'intensité nominale de 12 000 A
Courant transitoire maximal de 36 000 A et 780 J.
Tension nominale de coupure de 400 V, conformément à la norme UL
1449.
Protection dans les 3 modes c.a. (Ligne-Neutre, Neutre-Terre et Ligne-
Terre).
Le supresseur de tension sur la prise offre une protection contre les
tensions transitoires provenant de l'équipement relié à la barre
d'alimentation.
Homologués CSA, normes C22.2 (nos 21-95, 42-99 et 8-M1986)
Homologués UL, normes UL1363, UL1283 et UL1449 (deuxième édition,
applicable aux dispositifs fabriqués avant le 29 septembre 2009).
Galerie


Similar Part No. - 1583H12C1BKX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1583H12C1BKX HAMMOND-1583H12C1BKX Datasheet
186Kb / 1P
   Black Painted Steel
More results

Similar Description - 1583H12C1BKX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1582 HAMMOND-1582 Datasheet
71Kb / 2P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
1585-6-7-8 HAMMOND-1585-6-7-8 Datasheet
122Kb / 4P
   Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
1418SWF HAMMOND-1418SWF Datasheet
83Kb / 2P
   Cadres pivotants pour armoires autoportantes pour montage sur b창ti de 19 po
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
   Rails pour montage sur porte
1584 HAMMOND-1584 Datasheet
71Kb / 2P
   Barre d alimentation robuste
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
   TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
   Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
DNRMA HAMMOND-DNRMA Datasheet
52Kb / 1P
   TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RDS HAMMOND-RDS Datasheet
52Kb / 1P
   Interrupteurs a distance pour montage sur porte
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com