Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DNRMA2316BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNRMA2316BK1
Description  TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNRMA2316BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNRMA2316BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Tablette réglable, pour montage sur deux montants
Caractéristiques
Se monte sur des rails de panneau et utilise 5,25 po (3U) de l'espace
vertical sur le panneau.
Les supports latéraux amovibles peuvent être montés à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâti à différentes profondeurs.
Conçue principalement pour être installées dans des bâtis ouverts pour
relais - peut être montée sur n'importe quel bâti
Profondeur de 16 ou de 20 po au choix.
Offerte dans les largeurs de panneau pour bâti de 19 et de 23 po.
Construction en acier de calibre 14.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Capacité de charge recommandée de 275 lb.
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Depth
Mounting Dimensions
19 Inch Mounting
23 Inch Mounting
Rack Units
Height
DNRMA 1916BK1
DNRMA 2316BK1
16.00
3U
5.25
DNRMA 1920BK1
DNRMA 2320BK1
20.00
3U
5.25
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DNRMA2316BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRMA2316BK1 HAMMOND-DNRMA2316BK1 Datasheet
186Kb / 1P
   PAINTED BLACK TEXTURED
More results

Similar Description - DNRMA2316BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
   TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RKBM HAMMOND-RKBM Datasheet
48Kb / 1P
   Tablette pour clavier et ecran, pour montage sur deux montants
RMAS HAMMOND-RMAS Datasheet
81Kb / 1P
   Tablette a profondeur reglable, pour montage sur quatre montants
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
   Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
RAS HAMMOND-RAS Datasheet
69Kb / 2P
   Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
DNRM HAMMOND-DNRM Datasheet
58Kb / 2P
   TABLETTE POUR BATTERIE A PROFILES PROFONDS, POUR MONAGE SUR DEUX MONTANTS
DNRMM HAMMOND-DNRMM Datasheet
53Kb / 1P
   ETAGERE A PROFILES PROFONDS,, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com