Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DNRMM23BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNRMM23BK1
Description  ETAGERE A PROFILES PROFONDS,, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNRMM23BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNRMM23BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Étagère à profilés profonds, pour montage sur deux montants.
Remarque: Cette gamme de produits sera bientôt interrompue par une série approvisionné. Épuisement
des stocks. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond dcisales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-
2960.
Caractéristiques
Utiliser avec notre bâti robuste à deux (2) montants à double
taraudage DNRR.
Construction en acier épais de calibre 14.
Rebords avant et arrière réduisant les risques de chute de
l'équipement.
Offerte dans les largeurs de panneau pour bâti de 19 et de 23 po.
Comprend un compartiment pour accessoires soudé à la partie
inférieure avant de la tablette.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Part No.
Mounting Dimensions
19" Mounting
23" Mounting
Rack Units
Height
Depth
DNRMM19BK1
DNRMM23BK1
3U
5.25
19.00
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DNRMM23BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRMM23BK1 HAMMOND-DNRMM23BK1 Datasheet
198Kb / 1P
   PAINTED BLACK TEXTURED
More results

Similar Description - DNRMM23BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRM HAMMOND-DNRM Datasheet
58Kb / 2P
   TABLETTE POUR BATTERIE A PROFILES PROFONDS, POUR MONAGE SUR DEUX MONTANTS
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
   TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
DNRMA HAMMOND-DNRMA Datasheet
52Kb / 1P
   TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RAS HAMMOND-RAS Datasheet
69Kb / 2P
   Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
   Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
RMS HAMMOND-RMS Datasheet
49Kb / 1P
   Etagere 3 en 1 avec tiroir pour clavier, pour montage sur deux ou quatre montants
RKBM HAMMOND-RKBM Datasheet
48Kb / 1P
   Tablette pour clavier et ecran, pour montage sur deux montants
RDRW HAMMOND-RDRW Datasheet
76Kb / 2P
   Tiroir de rangement, pour montage sur deux ou quatre montants
RAKS HAMMOND-RAKS Datasheet
50Kb / 1P
   Tiroir a clavier, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com