Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DNRRDCK Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNRRDCK
Description  BATI OUVERT A 2 KMONTANTS A PROFILES PROFONDS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNRRDCK Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNRRDCK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Bâti ouvert à 2 montants à profilés profonds à assembler en
acier léger
Rails avant et arrière taraudés 10-32
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 12 (base) et de calibre 14 (rails).
Rails avant et arrière taraudés 10-32 (8 po de profondeur) conformes
à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de
l'équipement.
Revêtement lisse en poudre noir.
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Capacité de charge recommandée de 1200 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Height
Width
Depth
Height
Width
Rack Units
DNRR1942DCK
45.13
20.88
26.00
42.00
19.00
24U
DNRR1970DCK
73.13
20.88
26.00
70.00
19.00
40U
DNRR1977DCK
80.13
20.88
26.00
77.00
19.00
44U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DNRRDCK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRR1942DCK HAMMOND-DNRR1942DCK Datasheet
239Kb / 1P
   PAINTED BLACK THIN FILM
DNRR1942LDK HAMMOND-DNRR1942LDK Datasheet
461Kb / 1P
   PAINTED BLACK THIN FILM
DNRR1942LDK HAMMOND-DNRR1942LDK Datasheet
49Kb / 1P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRR1963LDK HAMMOND-DNRR1963LDK Datasheet
481Kb / 1P
   PAINTED BLACK THIN FILM
DNRR1963LDK HAMMOND-DNRR1963LDK Datasheet
49Kb / 1P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
More results

Similar Description - DNRRDCK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DC2R HAMMOND-DC2R Datasheet
54Kb / 1P
   Bati ouvert a 2 montants a assembler en acier leger
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
   Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
RRAL HAMMOND-RRAL Datasheet
54Kb / 1P
   Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
DNRRLDW HAMMOND-DNRRLDW Datasheet
49Kb / 1P
   BATI OUBERT A 2 MONTANTS EN ACIER LEGER SOUDE
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
   Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
   Panneau pour bati en acier, a fentes
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com