Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

160FT Datasheet(PDF) 5 Page - Numonyx B.V

Part # 160FT
Description  Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
Download  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

160FT Datasheet(HTML) 5 Page - Numonyx B.V

  160FT Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V 160FT Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 67 page
background image
M29FxxxFT, M29FxxxFB
List of figures
5/67
List of figures
Figure 1.
Logic Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 2.
TSOP Connections, M29F160F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 3.
TSOP Connections, M29F800F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 4.
TSOP Connections, M29F400F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 5.
TSOP Connections, M29F200F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 6.
SO Connections, M29F800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 7.
SO Connections, M29F400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
SO Connections, M29F200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 9.
TFBGA connections (top view through package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 10.
Block Addresses, M29F160 (x8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 11.
Block Addresses, M29F160 (x16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 12.
Block Addresses, M29F800 (x8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 13.
Block Addresses, M29F800 (x16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 14.
Block Addresses, M29F400 (x8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 15.
Block Addresses, M29F400 (x16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 16.
Block Addresses, M29F200 (x8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 17.
Block Addresses, M29F200 (x16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 18.
AC Measurement I/O Waveform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 19.
AC Measurement Load Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 20.
Read Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 21.
Write AC Waveforms, Write Enable Controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 22.
Write AC Waveforms, Chip Enable Controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 23.
Reset/Block Temporary Unprotect AC Waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 24.
TSOP48 – 48 lead Plastic Thin Small Outline, 12 x 20mm, Package Outline, top view . . . 45
Figure 25.
SO44 – 44 lead plastic small outline, 500 mils body width, package outline . . . . . . . . . . . 46
Figure 26.
TFBGA48 6 x 8 mm - 6 x 8 ball array, 0.80 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 27.
Programmer Equipment Block Protect Flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 28.
Programmer Equipment Chip Unprotect Flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 29.
In-System Equipment Block Protect Flowchart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 30.
In-System Equipment Chip Unprotect Flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65


Similar Part No. - 160FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
160FT NUMONYX-160FT Datasheet
1Mb / 67P
   Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
More results

Similar Description - 160FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M29F160FB55N3F2 NUMONYX-M29F160FB55N3F2 Datasheet
1Mb / 67P
   Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
logo
Intel Corporation
PA28F400B5T80 INTEL-PA28F400B5T80 Datasheet
344Kb / 44P
   5 VOLT BOOT BLOCK FLASH MEMORY
logo
STMicroelectronics
M28W640FCT STMICROELECTRONICS-M28W640FCT_06 Datasheet
534Kb / 77P
   64 Mbit (4Mbx16, Boot Block) 3V Supply Flash memory
logo
Intel Corporation
28F800C3 INTEL-28F800C3 Datasheet
1Mb / 68P
   Advanced Boot Block Flash Memory (C3)
logo
Numonyx B.V
M28W160CT NUMONYX-M28W160CT Datasheet
1Mb / 50P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M28W320CT STMICROELECTRONICS-M28W320CT Datasheet
414Kb / 42P
   32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M29F102BB STMICROELECTRONICS-M29F102BB Datasheet
432Kb / 24P
   1 Mbit (64Kb x16, Boot Block) Single Supply Flash Memory
M28W640ECT STMICROELECTRONICS-M28W640ECT Datasheet
838Kb / 55P
   64 Mbit 4Mb x16, Boot Block 3V Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M28W320FCT NUMONYX-M28W320FCT Datasheet
1Mb / 69P
   32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M28W320EBT STMICROELECTRONICS-M28W320EBT Datasheet
299Kb / 45P
   32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com