Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

108-5244-1 Datasheet(PDF) 9 Page - Tyco Electronics

Part # 108-5244-1
Description  .040 Series Multi-Lock I/O Connector (.040 M L I/O)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

108-5244-1 Datasheet(HTML) 9 Page - Tyco Electronics

Back Button 108-5244-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
.040SeriesMulti-LockI/OConnector
.040
シリース
シリース
シリース
シリーズ・
゙・
゙・
゙・マルチロック
マルチロック
マルチロック
マルチロック・
・I/O
コネクタ
コネクタ
コネクタ
コネクタ
108-5244-1
9
9
9
9 of
of
of
of 10
10
10
10
Rev
3
4.
4.
4.
4.
品質保証条件
品質保証条件
品質保証条件
品質保証条件
4.1
試験条件
特に指定のない場合は、下記に示す環境条件のもとで性能試験を行うものとする。
温度
15~35℃
相対湿度
45~75%
気圧
86.7~106.7kpa
4.2
a.
性能試験に用いる試料は「.040
シリーズ
リセプタクル
コンタクトの圧着条件
114-5094,
5162」「.070
シリーズ
リセプタクル
コンタクトの圧着条件
114-5109」に
基づいて圧着した正規の試料であること。いずれの試料も一度試験に用いた試料を、再
度使用してはならない。組合せるコンタクト
(リセプタクル及びタブ)
の仕上げは同種
(すずめっき仕上げ又は金めっき仕上げ)
のものを用い異なる仕上げのコンタクト同志を
嵌合させてはならない。
b.
試料数
性能試験に用いる試料数は各項目毎にコンタクト単体の場合
10
セット、コネクタの場合
2セット以上で行うものとする。
c.
プリント基板
性能試験に用いるプリント基板は、ガラス
エポキシ基材、35
μm
厚片面同箔張基板と
する。取付穴寸法等は該当するキャップ
ハウジング
アッセンブリの図面に記載され
た通りのものであること。


Similar Part No. - 108-5244-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
108-5246 MACOM-108-5246 Datasheet
305Kb / 21P
   This specification covers the requirements for product performance
More results

Similar Description - 108-5244-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
174053-2 MACOM-174053-2 Datasheet
125Kb / 1P
   040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
917981-2 MACOM-917981-2 Datasheet
38Kb / 1P
   .040/.070 HYBRID I/O CONN
174055-2 MACOM-174055-2 Datasheet
53Kb / 1P
   040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 20POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY (HORIZONTAL TYPE)
logo
List of Unclassifed Man...
178762-1 ETC2-178762-1 Datasheet
24Kb / 1P
   .040/.070 Hybrid I/O Connectors Wire to Board Applications
logo
TE Connectivity Ltd
178780 TEC-178780 Datasheet
251Kb / 1P
   76POS CAP HOUSING ASSY .040/.070 SERIES HYBRID I/O CONN, (NON FLANGE)
12OCT05
logo
List of Unclassifed Man...
240-PROPLUS ETC2-240-PROPLUS Datasheet
5Mb / 64P
   T O TA L L A M P S O LU T I O N S
logo
E-Tech Electronics LTD
GP4558 ETL-GP4558 Datasheet
209Kb / 4P
   D U A L O P E R AT I O N A L A M P L I F I E R
logo
Tyco Electronics
174046-2 MACOM-174046-2 Datasheet
45Kb / 1P
   16 POS. PLUG HSG .040 SERIES MULTI-LOCK CONNECTOR
logo
E-Tech Electronics LTD
GSC4558 ETL-GSC4558 Datasheet
221Kb / 4P
   D U A L O P E R AT I O N A L A M P L I F I E R
logo
Integrated Silicon Solu...
IS31IO7328 ISSI-IS31IO7328 Datasheet
380Kb / 15P
   MULTI-FUNCTION I/O DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com