Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

108-5244-1 Datasheet(PDF) 4 Page - Tyco Electronics

Part # 108-5244-1
Description  .040 Series Multi-Lock I/O Connector (.040 M L I/O)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

108-5244-1 Datasheet(HTML) 4 Page - Tyco Electronics

  108-5244-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 108-5244-1 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
.040SeriesMulti-LockI/OConnector
.040
シリース
シリース
シリース
シリーズ・
゙・
゙・
゙・マルチロック
マルチロック
マルチロック
マルチロック・
・I/O
コネクタ
コネクタ
コネクタ
コネクタ
108-5244-1
4
4
4
4 of
of
of
of 10
10
10
10
Rev
3
3.5.5
温度上昇
規定電流を通電して、温度上昇は
30℃以下。
通電による温度上昇を測定
すること。全極の半分を直
列に接続して下記電流を通
電する。(測定箇所
端子
圧着部)
常温を差し引く。
.040-5
A
(0.5
mm
2
電線)
.070-10
A
(1.25
mm
2
電線)
機械的性能
3.5.6
振動
正弦波
低周波
振動中
10
μsec
をこえる不連
続導通を生じないこと。
試験後、総合抵抗
(ローレベル)
.040
20
以下
.070
10
以下
嵌合したコネクタに振動加
速度
66.7
m/s
2
で、
10-50-10
Hz
に毎分
1
イクルの割合で変化する掃
引振動をFig.
7
の上下方向
4
時間、前後方向、左右方
向各
2
時間宛与えること。
試験電流
100
mA
を通電
する。Fig.
7
参照
挿入力(N)
極数
ロック
端子
8
49
以下
58.8
以下
12
58.8
以下
68.6
以下
16
78.4
以下
88.2
以下
20
88.2
以下
98
以下
20
88.2
以下
127.4
以下
3.5.7
コネクタ挿入力
16
(.070)
88.2
以下
98
以下
毎分
20mm
の割合で、ロッキ
ン グラッ チ を働かせてコネクタ
ア セ ン ブ リ を 挿 入 す る の に 要
する力を測定する。
174055-1
のみ適応。
Fig.2(続く)


Similar Part No. - 108-5244-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
108-5246 MACOM-108-5246 Datasheet
305Kb / 21P
   This specification covers the requirements for product performance
More results

Similar Description - 108-5244-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
174053-2 MACOM-174053-2 Datasheet
125Kb / 1P
   040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
917981-2 MACOM-917981-2 Datasheet
38Kb / 1P
   .040/.070 HYBRID I/O CONN
174055-2 MACOM-174055-2 Datasheet
53Kb / 1P
   040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 20POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY (HORIZONTAL TYPE)
logo
List of Unclassifed Man...
178762-1 ETC2-178762-1 Datasheet
24Kb / 1P
   .040/.070 Hybrid I/O Connectors Wire to Board Applications
logo
TE Connectivity Ltd
178780 TEC-178780 Datasheet
251Kb / 1P
   76POS CAP HOUSING ASSY .040/.070 SERIES HYBRID I/O CONN, (NON FLANGE)
12OCT05
logo
List of Unclassifed Man...
240-PROPLUS ETC2-240-PROPLUS Datasheet
5Mb / 64P
   T O TA L L A M P S O LU T I O N S
logo
E-Tech Electronics LTD
GP4558 ETL-GP4558 Datasheet
209Kb / 4P
   D U A L O P E R AT I O N A L A M P L I F I E R
logo
Tyco Electronics
174046-2 MACOM-174046-2 Datasheet
45Kb / 1P
   16 POS. PLUG HSG .040 SERIES MULTI-LOCK CONNECTOR
logo
E-Tech Electronics LTD
GSC4558 ETL-GSC4558 Datasheet
221Kb / 4P
   D U A L O P E R AT I O N A L A M P L I F I E R
logo
Integrated Silicon Solu...
IS31IO7328 ISSI-IS31IO7328 Datasheet
380Kb / 15P
   MULTI-FUNCTION I/O DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com