Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FME002P108 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FME002P108
Description  Code for Special Contacts
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FME002P108 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FME002P108 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FME002P108 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 39 page
background image
27
DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE
ML 12/2008
RoHS Comment / Bemerkung
Outer Conductor / Außenleiter
Inner Conductor / Innenleiter
Inner Conductor / Innenleiter
Outer Conductor / Außenleiter
0,2 µm (8 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Sn over Ni / Sn über Ni
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Sn over Ni / Sn über Ni
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
5 µm (200 microinches)
5 µm (200 microinches)
5 µm (200 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Sn over Ag over Cu / Sn über Ag über Cu
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
CuBe design
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
CuBe-Ausführung
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Sn over Ni / Sn über Ni
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Au over Ni / Au über Ni
Further platings on request / Weitere Oberflächen auf Anfrage
Low cost
Mating Area / Steckbereich
Termination Area / Anschlussbereich
Non-magnetic
101
154
128
Standard
Non-magnetic
102
108
111
201
AuroPur / Tin
202
AuroPur
RoHS
Comment / Bemerkung
Material
Plating
Material
Plating
Material
Oberfläche
Material
Oberfläche
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
0,2 µm (8 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
0.2 µm (8 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
0.2 µm (8 microinches)
Cu-alloy
0.2µm (8 microinches)
Low cost crimp connection
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Low cost Crimpanschluss
Cu-alloy
1.3 µm (50 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Cu / Au über Cu
Kupferlegierung
Sn over Ag over Cu / Sn über Ag über Cu
Cu-alloy
0.2 µm (8 microinches)
Cu-alloy
1 - 1,5 µm (40 - 60 microinches)
Low cost press-fit
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über 2 µm Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Low cost Einpresstechnik
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
1 - 1,5 µm (40 - 60 microinches)
Standard press-fit
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Standard Einpresstechnik
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
0,2 µm (8 microinches)
Kupferlegierung
Au over Cu / Au über Cu
Kupferlegierung
Au over Cu / Au über Cu
Cu-alloy
0.1 µm (4 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over NiP / Au über NiP
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
0.1 µm (4 microinches)
Cu-alloy
0,2 µm (8 microinches)
Kupferlegierung
Au over NiP / Au über NiP
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Further platings on request / Weitere Oberflächen auf Anfrage
140
Termination Area / Anschlussbereich
104
105
Mating Area / Steckbereich
133
103
Standard
187
Intermodulation sensitive
Non-magnetic
Standard
Low cost
106
113
141
AuroPur
203
204
AuroPur / Tin
Wire Cross-section / Leiterquerschnitt
AWG
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Wire Construction, n x conductor diameter
133 x 0,29
37 x 0,4
19 x 0,46
19 x 0,36
19 x 0,29
19 x0,25
19 x 0,20
19 x 0,16
19 x 0,13
19 x 0,10
19 x0,08
Leiteraufbau, n x Drahtdurchmesser
Metrical cross-section (mm²)
0,24
0,16
0,09
metrischer Querschnitt (mm²)
8,60
4,75
3,09
1,95
1,23
0,96
0,62
0,38
Wire outer diameter
3,73
2,92
2,37
1,85
1,47
1,25
0,94
0,79
0,61
0,51
0,41
Außendurchmesser Leiter
Wire Cross-section
Leiterquerschnitt
Plating Specifications (High Power Contacts)
Oberflächenspezifikationen (Hochstromkontakte)
Plating Specifications for the Series FMX, FMS, FME and FBM
Oberflächenspezifikationen für die Baureihen FMX, FMS, FME und FBM


Similar Part No. - FME002P108

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
FME0H223ZF NEC-FME0H223ZF Datasheet
476Kb / 39P
   Super Capacitors
logo
Kemet Corporation
FME0H223ZF KEMET-FME0H223ZF Datasheet
54Kb / 1P
   Supercapacitors, Radial Molded, Commercial Grade, FME, 0.022 F, -20/80%, 5.5 V, Wire Leads, Lead Spacing = 5mm
FME0H223ZF-L116 KEMET-FME0H223ZF-L116 Datasheet
560Kb / 17P
   Supercapacitors
12/16/2022
FME0H223ZF-L118 KEMET-FME0H223ZF-L118 Datasheet
560Kb / 17P
   Supercapacitors
12/16/2022
FME0H223ZFL116 KEMET-FME0H223ZFL116 Datasheet
764Kb / 18P
   Supercapacitors FM Series
More results

Similar Description - FME002P108

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lite-On Technology Corp...
LTE-2871 LITEON-LTE-2871 Datasheet
87Kb / 3P
   SPECIAL FOR HIGH INTENSITY
logo
List of Unclassifed Man...
TGS821 ETC-TGS821 Datasheet
113Kb / 2P
   SPECIAL SENSOR FOR HYDROGEN GAS
logo
American Electronic Com...
DG81 AEC-DG81 Datasheet
275Kb / 3P
   Special option for motor loads
logo
QX Micro Devices Co.,Lt...
QX5237 QXMD-QX5237 Datasheet
138Kb / 2P
   Special driver for LED flashlight
logo
Unisonic Technologies
ULC6002 UTC-ULC6002 Datasheet
123Kb / 3P
   SPECIAL DRIVE FOR LED FLASHLIGHT
logo
Figaro Engineering Inc.
TGS821 FIGARO-TGS821 Datasheet
100Kb / 2P
   Special Sensor for Hydrogen Gas
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
2CLG10 KISEMICONDUCTOR-2CLG10_25 Datasheet
60Kb / 1P
   High Voltage Diodes for Special Using
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-S220YKT LITEON-LTST-S220YKT Datasheet
299Kb / 6P
   Side looking special for LCD backlight
LTST-S320UBKT LITEON-LTST-S320UBKT Datasheet
309Kb / 6P
   Side looking special for LCD backlight
logo
List of Unclassifed Man...
SJ2025 ETC-SJ2025 Datasheet
207Kb / 5P
   Special amplifier circuit for multimedia speakers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com