Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SD200 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SD200
Description  Bluetooth-serial adapter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SD200 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SD200 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SD200 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
블루투스-시리얼 어댑터,
SD200
최적의 RS232 시리얼 케이블링 대체 솔루션
블루투스 스택 버전 1.2 지원 :
개선된 AFH(Adaptive Frequency Hopping), Fast connection
송신 출력 - Max. +4dBm
수신 감도 - -80dBm(0.1%BER)
안테나 이득 - 스터브 : +2dBi, 다이폴 : +3dBi, 패치 : +9dBi
블루투스 시리얼 통신 프로파일(SPP) 지원
DIP 스위치와 페어링 버튼을 통해 손쉬운 설정 가능
통신 거리 (개방 공간 기준)
- Class 2, 30m, 최대 300m (패치안테나 옵션)
배터리팩 지원 (AA 배터리 2개)
PDA 및 노트북과 연동 가능
윈도우 기반 소프트웨어(ParaniUpdater)를 통한 펌웨어 업그레이드 지원
설정을 위한 Windows 소프트웨어 지원
시스템 구동을 위한 별도의 드라이버를 설치할 필요 없음
패널 레이아웃
Parani-SD 시리즈는 블루투스 기술에 기반한 블루투스-시리얼 어
댑터입니다. Parani-SD 시리즈는 RS232 시리얼 통신 장치를 불루투스 무
선 네트워크를 통해 통신할 수 있도록 해 주며, 동작 거리는 30m~300m
(Parani-SD200-Class 2)를 지원합니다.
Parani-SD 시리즈는 시스템 설정을 위해 DIP 스위치와 페어링 버튼,
Windows 소프트웨어 및 모뎀 AT 명령어를 지원합니다.
DIP 스위치와 패어링 버튼을 사용하면 소프트웨어 없이도 손쉽게 baud rate
과 흐름제어 설정을 할 수 있으며, Parani-SD 및 블루투스 장치와 손쉽게
페어링 설정을 할 수 있습니다.
Parani-SD 시리즈는 사용자의 응용 형태에 따라 선택할 수 있도록 다양한
전원 공급 옵션들을 보유하고 있습니다. 사용자들은 DC 전원 케이블, DC 전
원 어댑터, USB 전원 케이블, Parani-SD DB9 9핀을 통한 전원 공급 중에서
선택할 수 있으며, 특히 Parani-SD200의 경우, 두개의 AA 밧데리를 사용하
는 밧데리팩을 지원합니다.
Parani-SD 응용 분야
- RS232 케이블링 대체
- 공장 자동화 무선 통신 응용
- 교통 감시 시스템
- PLC 프로그래밍
- 자동차 진단 시스템
- 무선 프린팅
- 무선 POS 시스템
- 무선 물류 시스템
- 산업용 무선 기기 제어 및 모니터링
특징
Factory Reset Button
DIP Switch 세트
LEDs
Stub antenna
DC Connector
반대편 ON/OFF Switch
Pairing Button
Battery Pack
www.sena.co.kr


Similar Part No. - SD200

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Calogic, LLC
SD200 CALOGIC-SD200 Datasheet
27Kb / 2P
   High-Speed Analog N-Channel Enhancement-Mode DMOS FETS
logo
DB Lectro Inc
SD200 DBLECTRO-SD200 Datasheet
421Kb / 2P
   Provides transparent RS232 serial cable replacement.
logo
Astrodyne Corporation
SD200 ASTRODYNE-SD200 Datasheet
778Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
logo
Advanced Photonix, Inc.
SD200-11-21-241 ADVANCEDPHOTONIX-SD200-11-21-241 Datasheet
97Kb / 1P
   Red Enhanced Silicon Photodiode
logo
Luna Innovations Incorp...
SD200-11-21-241 LUNA-SD200-11-21-241 Datasheet
193Kb / 2P
   Red Enhanced Silicon Photodiode
More results

Similar Description - SD200

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SD1100 ETC-SD1100 Datasheet
190Kb / 2P
   Bluetooth-serial adapter
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-921 WAGO-750-921 Datasheet
108Kb / 4P
   Bluetooth Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
SD1000U ETC-SD1000U Datasheet
505Kb / 2P
   Bluetooth usb adapter
BHCRS02BI ETC2-BHCRS02BI Datasheet
334Kb / 2P
   Bluetooth RS232 Adapter
BT-210 ETC2-BT-210 Datasheet
250Kb / 7P
   Bluetooth USB Adapter
logo
NXP Semiconductors
PCF26100 PHILIPS-PCF26100 Datasheet
121Kb / 28P
   Bluetooth Adapter IC
2001 Jun 19
logo
List of Unclassifed Man...
UD100 ETC-UD100 Datasheet
494Kb / 1P
   Bluetooth usb adapter
ESD100 ETC-ESD100 Datasheet
921Kb / 2P
   Bluetooth-serial Module
ESD100V2 ETC-ESD100V2 Datasheet
501Kb / 2P
   Bluetooth-serial Module
PARANI-BCD210 ETC-PARANI-BCD210 Datasheet
1Mb / 25P
   Bluetooth-serial Module
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com