Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MC-4532CD647EF-A75 Datasheet(PDF) 4 Page - NEC

Part # MC-4532CD647EF-A75
Description  32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-4532CD647EF-A75 Datasheet(HTML) 4 Page - NEC

  MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 6Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 7Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 8Page - NEC MC-4532CD647EF-A75 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
4
MC-4532CD647
Data Sheet M14276EJ2V0DS00
Block Diagram
DQMB0
/CS0
/WE
DQM
D0
/CS
/WE
D1
DQM
/CS
/WE
D4
/WE
D5
DQM
/CS
/WE
D6
DQM
/CS
/WE
D7
DQM
/CS
/WE
D3
DQM
/CS
/WE
DQM
D2
/CS
/WE
A0 - A11
A0 - A11: D0 - D15
VCC
D0 - D15
D0 - D15
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
DQMB1
DQMB5
DQMB7
DQMB6
DQMB3
D8
/CS
/WE
D9
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D12
/CS
/WE
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D13
/CS
/WE
DQ 2
DQ 0
DQ 1
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D10
/WE
D11
DQM
/CS
/WE
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D14
DQM
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D15
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQMB2
/CS2
/CS3
/CS1
/CS
DQM
DQM
DQMB4
DQM
/CS
DQM
DQM
DQM
DQM
BA0, BA1
A13, A12: D0 - D15
/RAS
/RAS: D0 - D15
/CAS
/CAS: D0 - D15
CKE0
CKE: D0 - D7
10 k
VSS
CKE1
CKE: D8-D15
C
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
DQ 16
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
DQ 24
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
DQ 32
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
DQ 40
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQ 48
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
DQ 56
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 4
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 4
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 7
DQ 6
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 5
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
CLK0
3.3 pF
CLK2
3.3 pF
CLK1
3.3 pF
CLK3
3.3 pF
C
LK: D0, D1, D4, D5
C
LK: D8, D9, D12, D13
C
LK: D2, D3, D6, D7
C
LK: D10, D11, D14, D15
WP
47 k
Remarks 1. The value of all resistors is 10
Ω except CKE1 and WP.
2. D0 - D15:
µPD45128841 (4M words × 8 bits × 4 banks)


Similar Part No. - MC-4532CD647EF-A75

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647EF-A75 ELPIDA-MC-4532CD647EF-A75 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Similar Description - MC-4532CD647EF-A75

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647XFA ELPIDA-MC-4532CD647XFA Datasheet
171Kb / 14P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD646 NEC-MC-4532CD646 Datasheet
148Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V32AD642 ELPIDA-MC-45V32AD642 Datasheet
162Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726 ELPIDA-MC-4532CC726 Datasheet
174Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com