Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AL1A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # AL1A
Description  Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

AL1A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  AL1A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor AL1A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
AL1A ... AL1M
AL1A ... AL1M
Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
Standard SMD-Gleichrichterdioden mit Controlled Avalanche
IFAV = 1 A
VF1 < 1.2 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 27/30 A
ERSM = 20 mJ
Version 2015-09-30
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsabgabe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.04 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Marking:
1. white ring denotes “cathode” and “standard rectifier family”
2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
Kennzeichnung:
1. weißer Ring kennzeichnet “Kathode” und “Standard-Gleichrichter”
2. farbiger Ring kennzeichnet “Periodische Spitzensperrspannung” (siehe unten)
Maximum ratings2)
Grenzwerte2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Reverse avalanche breakdown voltage
Sperrspannung im Durchbruch
VRSM [V] 3)
2. Cathode ring
2. Kathodenring
AL1A
50
> 75
gray / grau
AL1B
100
> 150
red / rot
AL1D
200
> 250
orange / orange
AL1G
400
> 450
yellow / gelb
AL1J
600
> 650
green / grün
AL1K
800
> 850
blue / blau
AL1M
1000
> 1100
violet / violett
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
IFAV
1 A 4)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
27/30 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
3.6 A2s
Non-repetitive peak reverse avalanche energy
Einmalige Impulsenergie in Sperr-Richtung
IRSM = 1 mA
TA = 25°C
ERSM
20 mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
IRSM = 1 mA, TA = 25°C
4
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - AL1A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
AL1A DIOTEC-AL1A Datasheet
142Kb / 2P
   Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A Datasheet
148Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_16 Datasheet
142Kb / 2P
   Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_17 Datasheet
148Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
More results

Similar Description - AL1A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
AL1A DIOTEC-AL1A_16 Datasheet
142Kb / 2P
   Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
P2500T DIOTEC-P2500T_16 Datasheet
178Kb / 2P
   Controlled Avalanche Standard Recovery Rectifier Diodes
RAL1A DIOTEC-RAL1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Controlled Avalanche Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
EAL1A DIOTEC-EAL1A_15 Datasheet
134Kb / 2P
   Controlled Avalanche Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
BYG10D DIOTEC-BYG10D Datasheet
159Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AM2000 DIOTEC-AM2000 Datasheet
167Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
BYG10D DIOTEC-BYG10D_18 Datasheet
158Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_17 Datasheet
148Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AM2000 DIOTEC-AM2000_18 Datasheet
167Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
S1A DIOTEC-S1A_18 Datasheet
157Kb / 2P
   Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com