Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet(PDF) 8 Page - ASM GmbH

Part # PCST24-Z3-1500-U1-PMU
Description  Rod-Style Design with Analog Output
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet(HTML) 8 Page - ASM GmbH

Back Button PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 11Page - ASM GmbH PCST24-Z3-1500-U1-PMU Datasheet HTML 12Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
O-Ring 15,3 x 2,2
[.602 x .087]
PCST-OR-M18
PCST-OR-SV
O-Ring 16,36 x 2,2
[.644 x .087]
PCST-OR-Z3/4
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
ASM
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121400_Einschraubbohrung
PCST25 SV_004_-MZ.idw
25.09.2012
ka
1
A3
ISO
1:1
Maßzeichnung
2768-mH
Einschraubbohrung PCST25 SV
Manual
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
48 H7
(-
0
0,025
+
) 1.890 H7 (-
0
.001
+
)
[]
Ø
Beispiel
O-Ring
Stützring
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
ASM
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121400_Einschraubbohrung
PCST25 SV2_005_-MZ.idw
25.09.2012
ka
1
A3
ISO
1:1
Maßzeichnung
2768-mH
Einschraubbohrung PCST25 SV2
Manual
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
48 H7
(-
0
0,025
+
) 1.890 H7 (-
0
.001
+
)
[]
Ø
Beispiel
Gewindestift
Stützring
O-Ring
M5
POSICHRON®
PCST
O-ring sealing
O-ringsealing
(M18)
for:
PCST24-M18...
PCST25-M18...
PCST27-M18...
OrdercodeO-ringM18
O-ringsealing
(Plug-inversion)
for:
PCST25-SV...
OrdercodeO-ringPlug-inversion
O-ringsealing
(¾Zoll)
for:
PCST24-Z3/4...
PCST25-Z3/4...
PCST27-Z3/4...
OrdercodeO-ring¾inch
Dimensions in mm [inch]
Dimensions informative only.
For guaranteed dimensions
consult factory.
Dimensions in mm [inch]
Dimensions informative only.
For guaranteed dimensions
consult factory.
Dimensions in mm [inch]
Dimensions informative only.
For guaranteed dimensions
consult factory.
Example
DB-PCST24-E-2013-11
www.asm-sensor.com
8/21
© ASM GmbH
info@asm-sensor.com


Similar Part No. - PCST24-Z3-1500-U1-PMU

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
PCST21 ASM-SENSOR-PCST21 Datasheet
271Kb / 8P
   Stick Design with Analog Output
PCST21-100-10V-D8 ASM-SENSOR-PCST21-100-10V-D8 Datasheet
271Kb / 8P
   Stick Design with Analog Output
PCST21-100-10V-KAB3M ASM-SENSOR-PCST21-100-10V-KAB3M Datasheet
271Kb / 8P
   Stick Design with Analog Output
PCST21-1000-10V-D8 ASM-SENSOR-PCST21-1000-10V-D8 Datasheet
271Kb / 8P
   Stick Design with Analog Output
PCST21-1000-10V-KAB3M ASM-SENSOR-PCST21-1000-10V-KAB3M Datasheet
271Kb / 8P
   Stick Design with Analog Output
More results

Similar Description - PCST24-Z3-1500-U1-PMU

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
PCST27 ASM-SENSOR-PCST27 Datasheet
3Mb / 21P
   Rod-Style Design with Analog Output
PCST25 ASM-SENSOR-PCST25 Datasheet
3Mb / 19P
   Rod-Style Design with Analog Output
PCRP31 ASM-SENSOR-PCRP31 Datasheet
271Kb / 7P
   Rod Profile with Analog Output
PCST21 ASM-SENSOR-PCST21 Datasheet
271Kb / 8P
   Stick Design with Analog Output
logo
Emcore Corporation
1764-32-BB-SC-10 EMCORE-1764-32-BB-SC-10 Datasheet
765Kb / 6P
   Advanced Analog Chip Design
logo
ASM GmbH
AWS ASM-SENSOR-AWS Datasheet
167Kb / 5P
   Angle sensor with analog output
PTAM20 ASM-SENSOR-PTAM20 Datasheet
228Kb / 1P
   Inclination Sensor with Analog Output
logo
Banner Engineering Corp...
T30UX BANNER-T30UX Datasheet
583Kb / 11P
   T30UX Series with Analog Output
logo
ASM GmbH
PTAM2 ASM-SENSOR-PTAM2 Datasheet
764Kb / 6P
   Inclination Sensor with Analog Output
logo
Endress+Hauser Group Se...
CPS71D EH-CPS71D Datasheet
462Kb / 16P
   pH single-rod measuring cells, analog or with digital Memosens technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com